Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HCPL-2611-020E Arkusz danych(PDF) 6 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Numer części HCPL-2611-020E
Szczegółowy opis  High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Strona internetowa  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HCPL-2611-020E Arkusz danych(HTML) 6 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Back Button HCPL-2611-020E Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HCPL-2611-020E Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HCPL-2611-020E Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HCPL-2611-020E Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HCPL-2611-020E Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HCPL-2611-020E Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HCPL-2611-020E Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HCPL-2611-020E Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HCPL-2611-020E Datasheet HTML 10Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 21 page
background image
6
Small-Outline SO-8 Package (HCPL-0600/01/11/30/31/61)
8-Pin Widebody DIP Package (HCNW137, HCNW2601/11)
XXX
YWW
8
7
6
5
4
3
2
1
5.994 ± 0.203
(0.236 ± 0.008)
3.937 ± 0.127
(0.155 ± 0.005)
0.406 ± 0.076
(0.016 ± 0.003)
1.270
(0.050)
BSC
5.080 ± 0.127
(0.200 ± 0.005)
3.175 ± 0.127
(0.125 ± 0.005)
1.524
(0.060)
45° X 0.432
(0.017)
0.228 ± 0.025
(0.009 ± 0.001)
TYPE NUMBER
(LAST 3 DIGITS)
DATE CODE
0.305
(0.012)
MIN.
TOTAL PACKAGE LENGTH (INCLUSIVE OF MOLD FLASH)
5.207 ± 0.254 (0.205 ± 0.010)
DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES).
LEAD COPLANARITY = 0.10 mm (0.004 INCHES) MAX.
NOTE: FLOATING LEAD PROTRUSION IS 0.15 mm (6 mils) MAX.
0.203 ± 0.102
(0.008 ± 0.004)
PIN ONE
0 ~ 7°
*
*
7.49 (0.295)
1.9 (0.075)
0.64 (0.025)
LAND PATTERN RECOMMENDATION
5
6
7
8
4
3
2
1
11.23 ± 0.15
(0.442 ± 0.006)
1.80 ± 0.15
(0.071 ± 0.006)
5.10
(0.201)
MAX.
1.55
(0.061)
MAX.
2.54 (0.100)
TYP.
DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES).
NOTE: FLOATING LEAD PROTRUSION IS 0.25 mm (10 mils) MAX.
7° TYP.
0.254 + 0.076
- 0.0051
(0.010 + 0.003)
- 0.002)
11.00
(0.433)
9.00 ± 0.15
(0.354 ± 0.006)
MAX.
10.16 (0.400)
TYP.
A
HCNWXXXX
YYWW
DATE CODE
TYPE NUMBER
0.51 (0.021) MIN.
0.40 (0.016)
0.56 (0.022)
3.10 (0.122)
3.90 (0.154)


Podobny numer części - HCPL-2611-020E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
QT Optoelectronics
HCPL-2611 QT-HCPL-2611 Datasheet
171Kb / 10P
   HIGH SPEED-10 MBit/s LOGIC GATE OPTOCOUPLERS
logo
Broadcom Corporation.
HCPL-2611 BOARDCOM-HCPL-2611 Datasheet
54Kb / 3P
   Option 060 for Plastic Optocoupler
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL-2611 HP-HCPL-2611 Datasheet
256Kb / 20P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-2611 HP-HCPL-2611 Datasheet
246Kb / 15P
   High CMR Line Receiver Optocouplers
HCPL-2611 HP-HCPL-2611 Datasheet
252Kb / 16P
   HCMOS Compatible, High CMR, 10 MBd Optocouplers
More results

Podobny opis - HCPL-2611-020E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-2631-500E AVAGO-HCPL-2631-500E Datasheet
356Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-0611-500E AVAGO-HCPL-0611-500E Datasheet
431Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
6N137 AVAGO-6N137 Datasheet
241Kb / 22P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-0600-000E AVAGO-HCPL-0600-000E Datasheet
356Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
logo
Broadcom Corporation.
6N137 BOARDCOM-6N137 Datasheet
1Mb / 30P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-2631-000E AVAGO-HCPL-2631-000E Datasheet
431Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-0601-500E AVAGO-HCPL-0601-500E Datasheet
431Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-0630-500E AVAGO-HCPL-0630-500E Datasheet
431Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-0631-500E AVAGO-HCPL-0631-500E Datasheet
431Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-2630-000E AVAGO-HCPL-2630-000E Datasheet
206Kb / 22P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-0630-000E AVAGO-HCPL-0630-000E Datasheet
356Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com