Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HCPL-4504-000E Arkusz danych(PDF) 6 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Numer części HCPL-4504-000E
Szczegółowy opis  High CMR, High Speed Optocouplers
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Strona internetowa  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HCPL-4504-000E Arkusz danych(HTML) 6 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Back Button HCPL-4504-000E Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HCPL-4504-000E Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HCPL-4504-000E Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HCPL-4504-000E Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HCPL-4504-000E Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HCPL-4504-000E Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HCPL-4504-000E Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HCPL-4504-000E Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HCPL-4504-000E Datasheet HTML 10Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
6
HCNW4504 Outline Drawing (8-Pin Widebody Package)
5
6
7
8
4
3
2
1
11.15 ± 0.15
(0.442 ± 0.006)
1.78 ± 0.15
(0.070 ± 0.006)
5.10
(0.201)
MAX.
1.55
(0.061)
MAX.
2.54 (0.100)
TYP.
DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES).
NOTE: FLOATING LEAD PROTRUSION IS 0.25 mm (10 mils) MAX.
7° TYP.
0.254
+ 0.076
- 0.0051
(0.010
+ 0.003)
- 0.002)
11.00
(0.433)
9.00 ± 0.15
(0.354 ± 0.006)
MAX.
10.16 (0.400)
TYP.
A
HCNWXXXX
YYWW
DATE CODE
TYPE NUMBER
0.51 (0.021) MIN.
0.40 (0.016)
0.56 (0.022)
3.10 (0.122)
3.90 (0.154)
HCNW4504 Gull Wing Surface Mount Option 300 Outline Drawing
1.00 ± 0.15
(0.039 ± 0.006)
7° NOM.
12.30 ± 0.30
(0.484 ± 0.012)
0.75 ± 0.25
(0.030 ± 0.010)
11.00
(0.433)
5
6
7
8
4
3
2
1
11.15 ± 0.15
(0.442 ± 0.006)
9.00 ± 0.15
(0.354 ± 0.006)
1.3
(0.051)
13.56
(0.534)
2.29
(0.09)
LAND PATTERN RECOMMENDATION
1.78 ± 0.15
(0.070 ± 0.006)
4.00
(0.158)
MAX.
1.55
(0.061)
MAX.
2.54
(0.100)
BSC
DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES).
LEAD COPLANARITY = 0.10 mm (0.004 INCHES).
NOTE: FLOATING LEAD PROTRUSION IS 0.25 mm (10 mils) MAX.
0.254
+ 0.076
- 0.0051
(0.010
+ 0.003)
- 0.002)
MAX.


Podobny numer części - HCPL-4504-000E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-4504-000E AVAGO-HCPL-4504-000E Datasheet
200Kb / 19P
   High CMR, High Speed Optocouplers
More results

Podobny opis - HCPL-4504-000E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-4504 AVAGO-HCPL-4504 Datasheet
416Kb / 19P
   High CMR, High Speed Optocouplers
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL-J454 HP-HCPL-J454 Datasheet
153Kb / 20P
   High CMR, High Speed Optocouplers
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-4504-000E AVAGO-HCPL-4504-000E Datasheet
200Kb / 19P
   High CMR, High Speed Optocouplers
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL-4504 HP-HCPL-4504 Datasheet
231Kb / 16P
   High CMR, High Speed Optocouplers
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-2631-500E AVAGO-HCPL-2631-500E Datasheet
356Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-0611-500E AVAGO-HCPL-0611-500E Datasheet
431Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
6N137 AVAGO-6N137 Datasheet
241Kb / 22P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-0600-000E AVAGO-HCPL-0600-000E Datasheet
356Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
logo
Broadcom Corporation.
6N137 BOARDCOM-6N137 Datasheet
1Mb / 30P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-2631-000E AVAGO-HCPL-2631-000E Datasheet
431Kb / 21P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com