Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL375BCCZ-RL Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXL375BCCZ-RL
Szczegółowy opis  3-Axis, 200 g Digital Accelerometer
Pobierz  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
Data Sheet
ADXL375
Rev. 0 | Page 7 of 32
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
0
5
10
15
20
25
OFFSET (g)
Figure 4. X-Axis Zero g Offset at 25°C, VS = 2.5 V
0
5
10
15
20
25
OFFSET (g)
Figure 5. Y-Axis Zero g Offset at 25°C, VS = 2.5 V
OFFSET (g)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Figure 6. Z-Axis Zero g Offset at 25°C, VS = 2.5 V
–50
–35
–20
–5
10
25
40
55
70
85
100
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
TEMPERATURE (°C)
Figure 7. X-Axis Offset Drift, 15 Parts Soldered to PCB, VS = 2.5 V
–50
–35
–20
–5
10
25
40
55
70
85
100
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
TEMPERATURE (°C)
Figure 8. Y-Axis Offset Drift, 15 Parts Soldered to PCB, VS = 2.5 V
–50
–35
–20
–5
10
25
40
55
70
85
100
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
TEMPERATURE (°C)
Figure 9. Z-Axis Offset Drift, 15 Parts Soldered to PCB, VS = 2.5 V




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl