Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL375BCCZ-RL Datasheet(Arkusz danych) 8 Page - Analog Devices

Numer części ADXL375BCCZ-RL
Szczegółowy opis  3-Axis, 200 g Digital Accelerometer
Pobierz  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 8 page
background image
ADXL375
Data Sheet
Rev. 0 | Page 8 of 32
0
5
10
15
20
25
SENSITIVITY (LSB/g)
Figure 10. X-Axis Sensitivity at 25°C, VS = 2.5 V
0
5
10
15
20
25
SENSITIVITY (LSB/g)
Figure 11. Y-Axis Sensitivity at 25°C, VS = 2.5 V
SENSITIVITY (LSB/g)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Figure 12. Z-Axis Sensitivity at 25°C, VS = 2.5 V
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
–50
–35
–20
–5
10
25
40
55
70
85
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 13. X-Axis Sensitivity vs. Temperature, 16 Parts Soldered to PCB,
VS = 2.5 V
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
–50
–35
–20
–5
10
25
40
55
70
85
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 14. Y-Axis Sensitivity vs. Temperature, 16 Parts Soldered to PCB,
VS = 2.5 V
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
–50
–35
–20
–5
10
25
40
55
70
85
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 15. Z-Axis Sensitivity vs. Temperature, 16 Parts Soldered to PCB,
VS = 2.5 V




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl