Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BA07CC0WT Arkusz danych(PDF) 10 Page - Rohm

Numer części BA07CC0WT
Szczegółowy opis  2A/1A Fixed Output LDO Regulators
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA07CC0WT Arkusz danych(HTML) 10 Page - Rohm

Back Button BA07CC0WT Datasheet HTML 6Page - Rohm BA07CC0WT Datasheet HTML 7Page - Rohm BA07CC0WT Datasheet HTML 8Page - Rohm BA07CC0WT Datasheet HTML 9Page - Rohm BA07CC0WT Datasheet HTML 10Page - Rohm BA07CC0WT Datasheet HTML 11Page - Rohm BA07CC0WT Datasheet HTML 12Page - Rohm BA07CC0WT Datasheet HTML 13Page - Rohm BA07CC0WT Datasheet HTML 14Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
Datasheet
10/20
BAxxDD0xx
BAxxCC0xx
TSZ02201-0R6R0A600130-1-2
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111・15・001
25.July.2013 Rev.002
www.rohm.com
●Typical Performance Curves - continued
(Unless specified otherwise, Vcc=7.0V, Vo=5.0V, VCTL=3.0V, and Io=0mA)
BAxxDD0xx (BA50DD0WT)
Fig.16
Input Stability (Io=0mA)
Fig.17
Input Stability (Io=2A)
Fig.15
Circuit Current
Fig.18
Load Stability


Podobny numer części - BA07CC0WT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BA07CC0WT ROHM-BA07CC0WT Datasheet
261Kb / 6P
   1A Low Dropout Voltage Regulator with Shut Down Switch (Adjustable Voltage)
BA07CC0WT ROHM-BA07CC0WT Datasheet
328Kb / 12P
   Standard Fixed Output LDO Regulators
BA07CC0WT ROHM-BA07CC0WT Datasheet
493Kb / 23P
   2A/1A Fixed OutputLDORegulators With ShutdownSwicth
BA07CC0WT ROHM-BA07CC0WT Datasheet
493Kb / 23P
   Low-saturation regulators, available for output s up to 2A/1A.
More results

Podobny opis - BA07CC0WT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BD15HC0WEFJ ROHM-BD15HC0WEFJ Datasheet
495Kb / 21P
   1A Fixed Output LDO Regulators
BA00CC0WHFP-TR ROHM-BA00CC0WHFP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BAXXBC0 ROHM-BAXXBC0 Datasheet
490Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BA50BC0FP-E2 ROHM-BA50BC0FP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD00IC0WEFJ ROHM-BD00IC0WEFJ Datasheet
517Kb / 26P
   1A Variable Fixed Output LDO Regulators
BA00BC0WFP-E2 ROHM-BA00BC0WFP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD80C0AFPS-M ROHM-BD80C0AFPS-M Datasheet
766Kb / 22P
   Single-Output LDO Regulator 1A Fixed Output LDO Regulators
BD80C0AFPS-LB ROHM-BD80C0AFPS-LB Datasheet
695Kb / 22P
   Single-Output LDO Regulator 1A Fixed Output LDO Regulators
BD00C0AWFP-E2 ROHM-BD00C0AWFP-E2 Datasheet
827Kb / 21P
   1A Variable Output LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com