Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TIP32C Arkusz danych(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor |
|
TIP32C Arkusz danych(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor |
2 / 5 page © 2008 Fairchild Semiconductor Corporation www.fairchildsemi.com TIP32/TIP32A/TIP32B/TIP32C Rev. A 2 Electrical Characteristics T C=25°C unless otherwise noted * Pulse Test: PW ≤300ms, Duty Cycle≤2% Symbol Parameter Test Condition Min. Max. Units VCEO(sus) * Collector-Emitter Sustaining Voltage : TIP32 : TIP32A : TIP32B : TIP32C IC = - 30mA, IB = 0 -40 -60 -80 -100 V V V V ICEO Collector Cut-off Current : TIP32/32A : TIP32B/32C VCE = - 30V, IB = 0 VCE = - 60V, IB = 0 - 0.3 - 0.3 mA mA ICES Collector Cut-off Current : TIP32 : TIP32A : TIP32B : TIP32C VCE = - 40V, VEB = 0 VCE = - 60V, VEB = 0 VCE = - 80V, VEB = 0 VCE = - 100V, VCE = 0 - 200 - 200 - 200 - 200 μA μA μA μA IEBO Emitter Cut-off Current VEB = - 5V, IC = 0 - 1 mA hFE * DC Current Gain VCE = - 4V, IC = - 1A VCE = - 4V, IC = - 3A 25 10 50 VCE(sat) * Collector-Emitter Saturation Voltage IC = - 3A, IB = - 375mA - 1.2 V VBE(sat) * Base-Emitter Saturation Voltage VCE = - 4V, IC = - 3A - 1.8 V fT Current Gain Bandwidth Product VCE = - 10V, IC = - 500mA, f = 1MHz 3.0 MHz |
Podobny numer części - TIP32C |
|
Podobny opis - TIP32C |