Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ADM6318 Arkusz danych(PDF) 11 Page - Analog Devices |
|
ADM6318 Arkusz danych(HTML) 11 Page - Analog Devices |
11 / 16 page Data Sheet ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ADM6321/ADM6322 Rev. F | Page 11 of 16 OPTIONS Table 5. Reset Voltage Threshold Options Part No. TA = +25°C TA = −40°C to +85°C Unit Min Typ Max Min Max ADM63xxx50 4.925 5.000 5.075 4.875 5.125 V ADM63xxx49 4.827 4.900 4.974 4.778 5.023 V ADM63xxx48 4.728 4.800 4.872 4.680 4.920 V ADM63xxx47 4.630 4.700 4.771 4.583 4.818 V ADM63xxx46 4.561 4.630 4.699 4.514 4.746 V ADM63xxx45 4.433 4.500 4.568 4.388 4.613 V ADM63xxx44 4.314 4.390 4.446 4.270 4.490 V ADM63xxx43 4.236 4.300 4.365 4.193 4.408 V ADM63xxx42 4.137 4.200 4.263 4.095 4.305 V ADM63xxx41 4.039 4.100 4.162 3.998 4.203 V ADM63xxx40 3.940 4.00 4.060 3.900 4.100 V ADM63xxx39 3.842 3.900 3.959 3.803 3.998 V ADM63xxx38 3.743 3.800 3.857 3.705 3.895 V ADM63xxx37 3.645 3.700 3.756 3.608 3.793 V ADM63xxx36 3.546 3.600 3.654 3.510 3.690 V ADM63xxx35 3.448 3.500 3.553 3.413 3.588 V ADM63xxx34 3.349 3.400 3.451 3.315 3.485 V ADM63xxx33 3.251 3.300 3.350 3.218 3.383 V ADM63xxx32 3.152 3.200 3.248 3.120 3.280 V ADM63xxx31 3.034 3.080 3.126 3.003 3.157 V ADM63xxx30 2.955 3.000 3.045 2.925 3.075 V ADM63xxx29 2.886 2.930 2.974 2.857 3.000 V ADM63xxx28 2.758 2.800 2.842 2.730 2.870 V ADM63xxx27 2.660 2.700 2.741 2.633 2.768 V ADM63xxx26 2.591 2.630 2.669 2.564 2.696 V ADM63xxx25 2.463 2.500 2.538 2.438 2.563 V Table 6. Reset Timeout Options Suffix Min Typ Max Unit A 1 1.6 2 ms B 20 30 40 ms C 140 200 280 ms D 1.12 1.60 2.24 sec Table 7. Watchdog Timer Options Suffix Min Typ Max Unit W 4.3 6.3 9.3 ms X 71 102 153 ms Y 1.12 1.6 2.24 sec Z 17.9 25.6 38.4 sec |
Podobny numer części - ADM6318 |
|
Podobny opis - ADM6318 |