Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TDA8950J Arkusz danych(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

Numer części TDA8950J
Szczegółowy opis  2 쨈 150 W class-D power amplifier
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA8950J Arkusz danych(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  TDA8950J Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors TDA8950J Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TDA8950J Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA8950J Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA8950J Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA8950J Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA8950J Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA8950J Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA8950J Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 39 page
background image
TDA8950_2
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 11 June 2009
4 of 39
NXP Semiconductors
TDA8950
2
× 150 W class-D power amplifier
7.
Pinning information
7.1 Pinning
Fig 2.
Pin configuration TDA8950TH
Fig 3.
Pin configuration TDA8950J
TDA8950TH
VSSD
VSSA
VDDP2
SGND
BOOT2
VDDA
OUT2
IN2M
VSSP2
IN2P
n.c.
MODE
STABI
OSC
VSSP1
IN1P
OUT1
IN1M
BOOT1
n.c.
VDDP1
n.c.
PROT
n.c.
001aah654
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
11
12
9
10
7
8
5
6
3
4
1
2
TDA8950J
OSC
IN1P
IN1M
n.c.
n.c.
n.c.
PROT
VDDP1
BOOT1
OUT1
VSSP1
STABI
VSSP2
OUT2
BOOT2
VDDP2
VSSD
VSSA
SGND
VDDA
IN2M
IN2P
MODE
001aah655
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23


Podobny numer części - TDA8950J

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
TDA8950J NXP-TDA8950J Datasheet
271Kb / 39P
   2 X 150 W class-D power amplifier
Rev. 01-9 September 2008
More results

Podobny opis - TDA8950J

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
TDA8920C NXP-TDA8920C_09 Datasheet
242Kb / 39P
   2 쨈 110 W class-D power amplifier
Rev. 02-11 June 2009
TDA8950 NXP-TDA8950 Datasheet
271Kb / 39P
   2 X 150 W class-D power amplifier
Rev. 01-9 September 2008
TDA8950 PHILIPS-TDA8950_15 Datasheet
242Kb / 39P
   2 X 150 W class-D power amplifier
Rev. 02-11 June 2009
TFA9800J NXP-TFA9800J Datasheet
136Kb / 17P
   2 쨈 7 W stereo power amplifier
Rev. 01-17 March 2006
TDA8920C NXP-TDA8920C Datasheet
275Kb / 40P
   2 X110 W class-D power amplifier
Rev. 01-29 September 2008
logo
Texas Instruments
TPA005D12 TI-TPA005D12 Datasheet
119Kb / 8P
[Old version datasheet]   2-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
NXP Semiconductors
TDA8922C NXP-TDA8922C Datasheet
239Kb / 40P
   2 X 75 W class-D power amplifier
Rev. 01-7 September 2009
TDA8920C PHILIPS-TDA8920C_15 Datasheet
242Kb / 39P
   2 X 110 W class-D power amplifier
Rev. 02-11 June 2009
TDA8922B PHILIPS-TDA8922B Datasheet
201Kb / 32P
   2 X 50 W class-D power amplifier
Rev. 01-1 October 2004
logo
Texas Instruments
TPA005D02 TI-TPA005D02 Datasheet
381Kb / 25P
[Old version datasheet]   2-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com