Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
00-6232-107-103-800 Arkusz danych(PDF) 2 Page - AVX Corporation |
|
00-6232-107-103-800 Arkusz danych(HTML) 2 Page - AVX Corporation |
2 / 6 page SERIES 6232 エンボス梱包品 Tape and Reel Package 注文コード ORDERING CODE 04 6232 1XX 10X 800+ 極数 NUMBER OF POSITIONS バリエーション VARIATION CODE 2:下接点タイプ ボス無 BOTTOM CONTACT TYPE WITHOUT BOSS 3:上接点タイプ ボス無 TOP CONTACT TYPE WITHOUT BOSS スズ銅めっき Sn-Cu Plated 梱包数量 1000個 /リール PACKING QUANTITY:1000 /Reel トレー梱包品:00 6232 1XX 10X 800+ TRAY PACKAGE:00 6232 1XX 10X 800+ RoHS 対応品 RoHS Compliant Product + + + + + + + + + 1.0mm Pitch 生産対応可能極数については、営業部に ご確認願います。 Feel free to contact our sales department for available numbers of positions. + |
Podobny numer części - 00-6232-107-103-800 |
|
Podobny opis - 00-6232-107-103-800 |