Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD844BQ Arkusz danych(PDF) 9 Page - Analog Devices

Numer części AD844BQ
Szczegółowy opis  60 MHz 2000 V Monolithic Op Amp
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD844BQ Arkusz danych(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD844BQ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD844BQ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD844BQ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD844BQ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD844BQ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD844BQ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD844BQ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD844BQ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD844BQ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
AD844
Rev. F | Page 9 of 20
INVERTING GAIN-OF-10 AC CHARACTERISTICS
50
AD844
+
500
+VS
4.7
4.7
0.22µF
0.22µF
OUTPUT
CL
RL
–IN
–VS
Figure 18. Gain of −10 Amplifier
100M
1M
100k
10M
26
–4
20
14
8
2
FREQUENCY (Hz)
RL = 500Ω
RL = 50Ω
Figure 19. Gain vs. Frequency, Gain = −10
–180
50
0
25
–210
–240
–270
–300
–330
FREQUENCY (MHz)
RL = 500Ω
RL = 50Ω
Figure 20. Phase vs. Frequency, Gain = −10


Podobny numer części - AD844BQ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD844BQ AD-AD844BQ Datasheet
493Kb / 12P
   60 MHz, 2000 V/us Monolithic Op Amp
REV. C
AD844BQ AD-AD844BQ Datasheet
250Kb / 16P
   60 MHz, 2000 V/us Monolithic Op Amp
REV. D
More results

Podobny opis - AD844BQ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD844 AD-AD844_15 Datasheet
422Kb / 20P
   60 MHz 2000 V/s Monolithic Op Amp
Rev. F
AD844 AD-AD844_07 Datasheet
250Kb / 16P
   60 MHz, 2000 V/us Monolithic Op Amp
REV. D
AD844 AD-AD844 Datasheet
493Kb / 12P
   60 MHz, 2000 V/us Monolithic Op Amp
REV. C
logo
National Semiconductor ...
CLC415 NSC-CLC415 Datasheet
338Kb / 6P
   Quad, Wideband Monolithic Op Amp
logo
Texas Instruments
OPA140 TI1-OPA140 Datasheet
1Mb / 44P
[Old version datasheet]   11-MHz JFET Op Amp
logo
National Semiconductor ...
MNCLC449A-X NSC-MNCLC449A-X Datasheet
78Kb / 8P
   1.2GHz ULTRA-WIDEBAND MONOLITHIC OP AMP
CLC406 NSC-CLC406 Datasheet
432Kb / 6P
   Wideband, Low Power Monolithic Op Amp
CLC414 NSC-CLC414 Datasheet
431Kb / 6P
   Quad, Low-Power Monolithic Op Amp
logo
Texas Instruments
CLC414 TI1-CLC414 Datasheet
421Kb / 12P
[Old version datasheet]   Quad, Low Power Monolithic Op Amp
logo
National Semiconductor ...
CLC449 NSC-CLC449 Datasheet
748Kb / 12P
   1.1GHz Ultra-Wideband Monolithic Op Amp
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com