Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD8065ARTZ-REEL7 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Analog Devices

Numer części AD8065ARTZ-REEL7
Szczegółowy opis  High Performance, 145 MHz FastFET Op Amps
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8065ARTZ-REEL7 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD8065ARTZ-REEL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD8065ARTZ-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8065ARTZ-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8065ARTZ-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8065ARTZ-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8065ARTZ-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8065ARTZ-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8065ARTZ-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8065ARTZ-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 29 page
background image
AD8065/AD8066
Rev. J | Page 5 of 28
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
OUTPUT CHARACTERISTICS
Output Voltage Swing
RL = 1 kΩ
−4.88 to +4.90
−4.94 to +4.95
V
AD8065WARTZ only: TMIN − TMAX
−4.88 to +4.90
V
RL = 150 Ω
−4.8 to +4.7
V
Output Current
VO = 9 V p-p, SFDR ≥ −60 dBc, f = 500 kHz
35
mA
Short-Circuit Current
90
mA
Capacitive Load Drive
30% overshoot G = +1
20
pF
POWER SUPPLY
Operating Range
5
24
V
AD8065WARTZ only: TMIN − TMAX
5
10
V
Quiescent Current per Amplifier
6.4
7.2
mA
AD8065WARTZ only: TMIN − TMAX
7.2
mA
Power Supply Rejection Ratio
±PSRR
−85
−100
dB
AD8065WARTZ only: TMIN − TMAX
−85
dB


Podobny numer części - AD8065ARTZ-REEL7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD8065ARTZ-REEL7 AD-AD8065ARTZ-REEL7 Datasheet
547Kb / 28P
   High Performance, 145 MHz FastFET??Op Amps
Rev. G
More results

Podobny opis - AD8065ARTZ-REEL7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD8065 AD-AD8065 Datasheet
364Kb / 28P
   High Performance, 145 MHz FastFET??Op Amps
REV. E
AD8065 AD-AD8065_06 Datasheet
547Kb / 28P
   High Performance, 145 MHz FastFET??Op Amps
Rev. G
AD8065 AD-AD8065_15 Datasheet
617Kb / 29P
   High Performance, 145 MHz FastFET Op Amps
Rev. J
AD8066 AD-AD8066_15 Datasheet
617Kb / 29P
   High Performance, 145 MHz FastFET Op Amps
Rev. J
AD8034 AD-AD8034_15 Datasheet
620Kb / 25P
   Low Cost, 80 MHz FastFET Op Amps
REV. D
AD8034ARTZ-REEL7 AD-AD8034ARTZ-REEL7 Datasheet
620Kb / 25P
   Low Cost, 80 MHz FastFET Op Amps
REV. D
AD8033 AD-AD8033 Datasheet
374Kb / 20P
   Low Cost, 80 MHz FastFET ??Op Amps
REV. D
AD8033 AD-AD8033_15 Datasheet
620Kb / 25P
   Low Cost, 80 MHz FastFET Op Amps
REV. D
AD8034ARZ AD-AD8034ARZ Datasheet
494Kb / 24P
   Low Cost, 80 MHz FastFET Op Amps
REV. D
AD8033AKSZ AD-AD8033AKSZ Datasheet
620Kb / 25P
   Low Cost, 80 MHz FastFET Op Amps
REV. D
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com