Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD9235BRURL7-65 Arkusz danych(PDF) 10 Page - Analog Devices

Numer części AD9235BRURL7-65
Szczegółowy opis  12-Bit, 20/40/65 MSPS 3 V A/D Converter
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9235BRURL7-65 Arkusz danych(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD9235BRURL7-65 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9235BRURL7-65 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9235BRURL7-65 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9235BRURL7-65 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9235BRURL7-65 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9235BRURL7-65 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9235BRURL7-65 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD9235BRURL7-65 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD9235BRURL7-65 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 40 page
background image
AD9235
Data Sheet
Rev. D | Page 10 of 40
EQUIVALENT CIRCUITS
AVDD
VIN+, VIN–
Figure 5. Equivalent Analog Input Circuit
AVDD
MODE
20k
Figure 6. Equivalent MODE Input Circuit
D11–D0,
OTR
DRVDD
Figure 7. Equivalent Digital Output Circuit
CLK,
PDWN
AVDD
Figure 8. Equivalent Digital Input Circuit


Podobny numer części - AD9235BRURL7-65

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9235BRURL7-65 AD-AD9235BRURL7-65 Datasheet
838Kb / 40P
   12-Bit, 20/40/65 MSPS 3 V A/D Converter
REV. D
AD9235BRURL7-65 AD-AD9235BRURL7-65 Datasheet
838Kb / 40P
   12-Bit, 20/40/65 MSPS 3 V A/D Converter
REV. D
AD9235BRURL7-65 AD-AD9235BRURL7-65 Datasheet
833Kb / 41P
   3V A/D Converter
More results

Podobny opis - AD9235BRURL7-65

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9235 AD-AD9235_15 Datasheet
838Kb / 40P
   12-Bit, 20/40/65 MSPS 3 V A/D Converter
REV. D
AD9235BCP-65EBZ AD-AD9235BCP-65EBZ Datasheet
838Kb / 40P
   12-Bit, 20/40/65 MSPS 3 V A/D Converter
REV. D
AD9235BCPZ-20 AD-AD9235BCPZ-20 Datasheet
838Kb / 40P
   12-Bit, 20/40/65 MSPS 3 V A/D Converter
REV. D
AD9235BCP-20EBZ AD-AD9235BCP-20EBZ Datasheet
838Kb / 40P
   12-Bit, 20/40/65 MSPS 3 V A/D Converter
REV. D
AD9235 AD-AD9235 Datasheet
1Mb / 32P
   12-Bit, 20/40/65 MSPS 3 V A/D Converter
REV. B
AD9237 AD-AD9237 Datasheet
1,005Kb / 28P
   12-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS 3 V Low Power A/D Converter
REV. 0
AD9237 AD-AD9237_15 Datasheet
570Kb / 24P
   12-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS 3 V Low Power A/D Converter
REV. C
AD9238 AD-AD9238_15 Datasheet
1Mb / 48P
   12-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS Dual A/D Converter
REV. C
AD9238 AD-AD9238_05 Datasheet
1Mb / 48P
   12-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS Dual A/D Converter
REV. B
AD9238 AD-AD9238 Datasheet
1Mb / 24P
   12-Bit, 20/40/65 MSPS Dual A/D Converter
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com