Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD9639BCPZRL-210 Arkusz danych(PDF) 10 Page - Analog Devices

Numer części AD9639BCPZRL-210
Szczegółowy opis  Quad, 12-Bit, 170 MSPS/210 MSPS Serial Output 1.8 V ADC
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9639BCPZRL-210 Arkusz danych(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD9639BCPZRL-210 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9639BCPZRL-210 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9639BCPZRL-210 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9639BCPZRL-210 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9639BCPZRL-210 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9639BCPZRL-210 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9639BCPZRL-210 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD9639BCPZRL-210 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD9639BCPZRL-210 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 36 page
background image
AD9639
Data Sheet
Rev. B | Page 10 of 36
Pin No.
Mnemonic
Description
31
DOUT + A
ADC A Digital Output True.
32
DOUT − A
ADC A Digital Output Complement.
35
PDWN
Power-Down.
37
SDO
Serial Data Output for 4-Wire SPI Interface.
38
SDI/SDIO
Serial Data Input/Serial Data Input/Output for 3-Wire SPI Interface.
39
SCLK
Serial Clock.
40
CSB
Chip Select Bar.
44
VIN + A
ADC A Analog Input True.
45
VIN − A
ADC A Analog Input Complement.
47
VCM A
Common-Mode Output Voltage Reference.
50, 51, 52, 53
PGM3, PGM2,
PGM1, PGM0
Optional Pins to be Programmed by Customer.
56
VCM B
Common-Mode Output Voltage Reference.
58
VIN − B
ADC B Analog Input Complement.
59
VIN + B
ADC B Analog Input True.
67
VIN + C
ADC C Analog Input True.
68
VIN − C
ADC C Analog Input Complement.
70
VCM C
Common-Mode Output Voltage Reference.


Podobny numer części - AD9639BCPZRL-210

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9630 AD-AD9630 Datasheet
101Kb / 7P
   Low Distortion 750 MHz Closed-Loop Buffer Amp
REV. B
AD9630 AD-AD9630 Datasheet
115Kb / 7P
   Low Distortion 750 MHz Closed-Loop Buffer Amp
REV. B
AD9630AN AD-AD9630AN Datasheet
101Kb / 7P
   Low Distortion 750 MHz Closed-Loop Buffer Amp
REV. B
AD9630AR AD-AD9630AR Datasheet
101Kb / 7P
   Low Distortion 750 MHz Closed-Loop Buffer Amp
REV. B
AD9630AR-REEL AD-AD9630AR-REEL Datasheet
101Kb / 7P
   Low Distortion 750 MHz Closed-Loop Buffer Amp
REV. B
More results

Podobny opis - AD9639BCPZRL-210

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9239 AD-AD9239 Datasheet
1Mb / 40P
   Quad, 12-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS Serial Output 1.8 V ADC
REV. 0
AD9613BCPZ-250 AD-AD9613BCPZ-250 Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS,1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter (ADC)
REV. C
AD9613 AD-AD9613 Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter (ADC)
AD9613 AD-AD9613_17 Datasheet
1Mb / 38P
   12-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter (ADC)
AD9634 AD-AD9634 Datasheet
1Mb / 32P
   12-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS
REV. 0
AD9230 AD-AD9230_15 Datasheet
2Mb / 32P
   12-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9626 AD-AD9626 Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9626 AD-AD9626_15 Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9642 AD-AD9642 Datasheet
1Mb / 28P
   14-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter (ADC)
REV. 0
AD9642 AD-AD9642_15 Datasheet
1Mb / 28P
   14-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter (ADC)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com