Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL103CE Datasheet(Arkusz danych) 9 Page - Analog Devices

Numer części ADXL103CE
Szczegółowy opis  Precision 1.7g, -1.7g, 5g, -5g, 18g, -18g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 9 page
background image
Data Sheet
ADXL103/ADXL203
Rev. D | Page 9 of 16
AD22293
0
10
20
30
40
50
60
ZERO g BIAS (V)
Figure 19. X-Axis Zero g Bias at 25°C
0
5
10
15
20
25
TEMPERATURE COEFFICIENT (mg/°C)
Figure 20. X-Axis Zero g Bias Temperature Coefficient
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
SENSITIVITY (V/g)
Figure 21. X-Axis Sensitivity at 25°C
0
10
20
30
40
50
60
70
ZERO g BIAS (V)
Figure 22. Y-Axis Zero g Bias at 25°C
TEMPERATURE COEFFICIENT (mg/°C)
0
5
10
15
20
25
Figure 23. Y-Axis Zero g Bias Temperature Coefficient
0
10
20
30
40
50
60
70
80
SENSITIVITY (V/g)
Figure 24. Y-Axis Sensitivity at 25°C




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl