Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL203CE Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXL203CE
Szczegółowy opis  Precision 1.7g, -1.7g, 5g, -5g, 18g, -18g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
Data Sheet
ADXL103/ADXL203
Rev. D | Page 7 of 16
TEMPERATURE (°C)
2.40
2.60
2.58
2.56
2.54
2.52
2.50
2.48
2.46
2.44
2.42
Figure 11. Zero g Bias vs. Temperature; Parts Soldered to PCB
X AXIS NOISE DENSITY (mg/√Hz)
0
40
35
30
25
20
15
10
5
45
50
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
Figure 12. X-Axis Noise Density at 25°C
TEMPERATURE (°C)
0.97
1.00
0.99
0.98
1.02
1.01
1.03
Figure 13. Sensitivity vs. Temperature; Parts Soldered to PCB
Y AXIS NOISE DENSITY (mg/√Hz)
0
40
35
30
25
20
15
10
5
45
50
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
Figure 14. Y-Axis Noise Density at 25°C