Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADG819BCBZ-REEL7 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADG819BCBZ-REEL7
Szczegółowy opis  0.5 ohm, CMOS, 1.8V to 5.5V, 2:1 Mux/SPDT Switch
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG819BCBZ-REEL7 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button ADG819BCBZ-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADG819BCBZ-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG819BCBZ-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG819BCBZ-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG819BCBZ-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG819BCBZ-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG819BCBZ-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG819BCBZ-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG819BCBZ-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
Data Sheet
ADG819
Rev. A | Page 7 of 16
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Figure 5. On Resistance vs. VD, VS
Figure 6. On Resistance vs. VD, VS
Figure 7. Leakage Currents vs. Temperature
Figure 8. On Resistance vs. VD, VS for Different Temperatures
Figure 9. On Resistance vs. VD, VS for Different Temperatures
Figure 10. tON/tOFF Times vs. Temperature
0.2
1.0
0.9
0.8
TA = 25°C
VDD = 2.7V
VDD = 3V
VDD = 3.3V
VDD =
VDD =
4.5V
5V
VDD = 5.5V
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.1
0
0
1
2
3
4
5
VD, VS (V)
10
TA = 25 C
VDD = 1.8V
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
VD, VS (V)
10
VDD = 3V, 5V
ID, IS (ON)
IS (OFF)
8
6
4
2
0
–2
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (°C)
1.0
0.8
VDD = 3V
TA = +85°C
TA = +125°C
TA = +25°C
TA = –40°C
0.6
0.4
0.2
0
0
3.0
0.5
VD, VS (V)
2.5
2.0
1.5
1.0
1.0
VDD = 5V
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
1
2
3
4
5
VD, VS (V)
TA = +85°C
TA = +125°C
TA = +25°C
TA = –40°C
50
tON
VDD = 3V
VDD = 5V
tOFF
VDD = 3V, 5V
40
30
20
10
0
TEMPERATURE (°C)
0
20
–20
40
–40
60
80
100
120


Podobny numer części - ADG819BCBZ-REEL7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADG819BCB AD-ADG819BCB Datasheet
195Kb / 12P
   0.5 OHM CMOS 1.8 V to 5.5 V 2:1 Mux/SPDT Switches
REV. 0
ADG819BCB AD-ADG819BCB Datasheet
283Kb / 12P
   0.5 n CMOS 1.8 V to 5.5 V 2:1 Mux/SPDT Switches
REV. 0
More results

Podobny opis - ADG819BCBZ-REEL7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADG836YRMZ AD-ADG836YRMZ Datasheet
563Kb / 16P
   0.5 ohm CMOS 1.65V TO 3.6V Dual SPDT/2:1 MUX
REV. A
EVAL-ADG884EBZ AD-EVAL-ADG884EBZ Datasheet
304Kb / 16P
   0.5 廓 CMOS, Dual 2:1 MUX/SPDT Audio Switch
REV. D
ADG819 AD-ADG819 Datasheet
195Kb / 12P
   0.5 OHM CMOS 1.8 V to 5.5 V 2:1 Mux/SPDT Switches
REV. 0
ADG836L AD-ADG836L Datasheet
418Kb / 16P
   0.5 OHM CMOS 1.65 V to 3.6 V Dual SPDT/2:1 MUX
REV. A
ADG849YKSZ-500RL7 AD-ADG849YKSZ-500RL7 Datasheet
348Kb / 12P
   3 V/5 V CMOS 0.5 ohm SPDT/2:1 Mux in SC70
REV. 0
ADG823BRMZ AD-ADG823BRMZ Datasheet
215Kb / 12P
   1 ohm CMOS, 1.8V to 5.5V, Dual SPST Switches
REV. A
ADG839 AD-ADG839 Datasheet
436Kb / 16P
   0.35 ohm CMOS 1.65 V to 3.6 V Single SPDT Switch/2:1 MUX
REV. 0
ADG819BRTZ-REEL7 AD-ADG819BRTZ-REEL7 Datasheet
283Kb / 12P
   0.5 n CMOS 1.8 V to 5.5 V 2:1 Mux/SPDT Switches
REV. 0
logo
Intersil Corporation
ISL54500 INTERSIL-ISL54500 Datasheet
379Kb / 13P
   1.8V to 5.5V, 5OHM, Single SPDT Analog Switch
ISL54503 INTERSIL-ISL54503 Datasheet
356Kb / 13P
   1.8V to 5.5V, 2.5OHM, Single SPDT Analog Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com