Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL345TCCZ-EP Datasheet(Arkusz danych) 8 Page - Analog Devices

Numer części ADXL345TCCZ-EP
Szczegółowy opis  Digital Accelerometer
Pobierz  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 8 page
background image
ADXL345
Data Sheet
Rev. D | Page 8 of 40
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
–150
–100
–50
0
50
100
150
ZERO g OFFSET (mg)
Figure 4. X-Axis Zero g Offset at 25°C, VS = 2.5 V
2
0
4
6
8
10
12
14
16
18
20
–150
–100
–50
0
50
100
150
ZERO g OFFSET (mg)
Figure 5. Y-Axis Zero g Offset at 25°C, VS = 2.5 V
2
0
4
6
8
10
12
14
16
18
20
–150
–100
–50
0
50
100
150
ZERO g OFFSET (mg)
Figure 6. Z-Axis Zero g Offset at 25°C, VS = 2.5 V
2
0
4
6
8
10
12
14
16
18
20
–150
–100
–50
0
50
100
150
ZERO g OFFSET (mg)
Figure 7. X-Axis Zero g Offset at 25°C, VS = 3.3 V
2
0
4
6
8
10
12
14
16
18
20
–150
–100
–50
0
50
100
150
ZERO g OFFSET (mg)
Figure 8. Y-Axis Zero g Offset at 25°C, VS = 3.3 V
2
0
4
6
8
10
12
14
16
18
20
–150
–100
–50
0
50
100
150
ZERO g OFFSET (mg)
Figure 9. Z-Axis Zero g Offset at 25°C, VS = 3.3 V




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl