Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS624BBGZ Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS624BBGZ
Szczegółowy opis  50,-50/s Yaw Rate Gyro
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
ADXRS624
Rev. A | Page 7 of 12
0
5
10
15
20
25
30
MEASUREMENT RANGE (°/sec)
Figure 10. Measurement Range
2.5
–2.5
–40
120
TEMPERATURE (ºC)
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
–2.0
–20
0
20
40
60
80
100
Figure 11. Typical Self-Test Change over Temperature
30
0
(mA)
25
20
15
10
5
Figure 12. Current Consumption at 25°C (VRATIO = 5 V)
40
35
30
25
0
5
10
15
20
2.40 2.42 2.44 2.46 2.48 2.50
2.54 2.56 2.58 2.60
2.52
VTEMP OUTPUT (V)
Figure 13. VTEMP Output at 25°C (VRATIO = 5 V)
3.3
3.1
2.9
2.7
1.5
2.1
1.9
1.7
2.3
2.5
–40
–20
0
20
40
60
100
120
80
TEMPERATURE (°C)
256 PARTS
Figure 14. VTEMP Output over Temperature (VRATIO = 5 V)
60
50
30
40
10
20
–20
–10
0
750
770
810
830
850
790
TIME (ms)
Y
REF
X
+45°
–45°
Figure 15. g and g × g Sensitivity for a 50 g, 10 ms Pulse




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl