Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BC817K-25 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BC817K-25
Szczegółowy opis  NPN Silicon AF Transistor
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BC817K-25 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG

  BC817K-25 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BC817K-25 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BC817K-25 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BC817K-25 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BC817K-25 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BC817K-25 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BC817K-25 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BC817K-25 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BC817K-25 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
2011-09-19
1
BC817K.../BC818K...
NPN Silicon AF Transistor
• For general AF applications
• High collector current
• High current gain
• Low collector-emitter saturation voltage
• Pb-free (RoHS compliant) package
• Qualified according AEC Q101
Type
Marking
Pin Configuration
Package
BC817K-16
BC817K-16W
BC817K-25
BC817K-25W
BC817K-40
BC817K-40W
BC818K-16W
BC818K-40
6As
6As
6Bs
6Bs
6Cs
6Cs
6Es
6Gs
1 = B
1 = B
1 = B
1 = B
1 = B
1 = B
1 = B
1 = B
2 = E
2 = E
2 = E
2 = E
2 = E
2 = E
2 = E
2 = E
3 = C
3 = C
3 = C
3 = C
3 = C
3 = C
3 = C
3 = C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOT23
SOT323
SOT23
SOT323
SOT23
SOT323
SOT323
SOT23


Podobny numer części - BC817K-25

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BC817K-25 INFINEON-BC817K-25 Datasheet
864Kb / 11P
   NPN Silicon AF Transistor
2008-04-11
logo
Micro Commercial Compon...
BC817K-25 MCC-BC817K-25 Datasheet
501Kb / 4P
   NPN Small Signal Transistor 500mW
logo
Nexperia B.V. All right...
BC817K-25 NEXPERIA-BC817K-25 Datasheet
350Kb / 24P
   45 V, 500 mA NPN general-purpose transistors
BC817K-25 NEXPERIA-BC817K-25 Datasheet
350Kb / 24P
   45 V, 500 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 2 - 6 March 2018
BC817K-25H NEXPERIA-BC817K-25H Datasheet
366Kb / 21P
   45 V, 500 mA PNP general-purpose transistors
Rev. 1 - 5 March 2019
More results

Podobny opis - BC817K-25

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BCP68 INFINEON-BCP68 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
Nov-29-2001
BCP68-25 INFINEON-BCP68-25 Datasheet
518Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor
2008-10-10
SMBTA06 INFINEON-SMBTA06 Datasheet
125Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
Feb-20-2002
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBTA20 SIEMENS-SMBTA20 Datasheet
146Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BC817-25WE6327 INFINEON-BC817-25WE6327 Datasheet
858Kb / 11P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-09-19
BCW65 INFINEON-BCW65 Datasheet
50Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistor
Jul-10-2001
BC817SU INFINEON-BC817SU_10 Datasheet
537Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-08-30
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBTA06M SIEMENS-SMBTA06M Datasheet
31Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BC817SU INFINEON-BC817SU_08 Datasheet
532Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor
2008-10-20
BC817-16 INFINEON-BC817-16 Datasheet
864Kb / 11P
   NPN Silicon AF Transistor
2008-04-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com