Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BCP54E-6327 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BCP54E-6327
Szczegółowy opis  NPN Silicon AF Transistors
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BCP54E-6327 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  BCP54E-6327 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BCP54E-6327 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BCP54E-6327 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BCP54E-6327 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BCP54E-6327 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BCP54E-6327 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BCP54E-6327 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
2011-10-13
5
BCP54...-BCP56...
Transition frequency fT = ƒ(IC)
VCE = 10 V
10
EHP00267
BCP 54...56
03
10
mA
1
10
3
10
5
5
10
1
10
2
10
2
C
T
f
MHz
Ι
55
Total power dissipation Ptot = ƒ(TS)
0
15
30
45
60
75
90 105 120 °C
150
TS
0
0.4
0.8
1.2
1.6
W
2.4
Permissible Pulse Load
Ptotmax/PtotDC = ƒ(tp)
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
0
10
1
10
2
10
3
10
-
D = 0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
Permissible Pulse Load RthJS = ƒ(tp)
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
-1
10
0
10
1
10
2
10
D = 0,5
0,2
0,1
0,05
0,02
0,01
0,005
0


Podobny numer części - BCP54E-6327

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BCP54 PHILIPS-BCP54 Datasheet
43Kb / 8P
   NPN medium power transistors
1999 Apr 08
BCP54 NXP-BCP54 Datasheet
160Kb / 15P
   45 V, 1 A NPN medium power transistors
Rev. 07-4 June 2007
logo
Nexperia B.V. All right...
BCP54 NEXPERIA-BCP54 Datasheet
249Kb / 12P
   45 V, 1 A NPN medium power transistors
Rev. 9 - 6 January 2023
logo
Siemens Semiconductor G...
BCP54 SIEMENS-BCP54 Datasheet
131Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors (For AF driver and output stages High collector current)
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
BCP54 WINNERJOIN-BCP54 Datasheet
186Kb / 3P
   TRANSISTOR (NPN)
More results

Podobny opis - BCP54E-6327

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
BC817 SIEMENS-BC817 Datasheet
130Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC817W INFINEON-BC817W Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BC817 TGS-BC817 Datasheet
461Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC817 KEXIN-KC817 Datasheet
40Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
KC818W KEXIN-KC818W Datasheet
67Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC846AE6327 INFINEON-BC846AE6327 Datasheet
881Kb / 13P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-09-09
BCP54 INFINEON-BCP54_08 Datasheet
530Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2008-10-10
BC817 INFINEON-BC817 Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
BC846 INFINEON-BC846 Datasheet
216Kb / 8P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-20-2002
BCP54 INFINEON-BCP54 Datasheet
48Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com