Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2-111626-3 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Tyco Electronics

Numer części 2-111626-3
Szczegółowy opis  Ribbon Cable Interconnect Solutions
Download  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MACOM [Tyco Electronics]
Strona internetowa  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

2-111626-3 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Tyco Electronics

Back Button 2-111626-3 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 2-111626-3 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 2-111626-3 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 2-111626-3 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics 2-111626-3 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics 2-111626-3 Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics 2-111626-3 Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics 2-111626-3 Datasheet HTML 10Page - Tyco Electronics 2-111626-3 Datasheet HTML 11Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 100 page
background image
7
Catalog 82012
Dimensions are shown for
Dimensions are in inches
Canada: +1 (905) 475-6222
UK: +44 (0) 800-267666
Revised 4-12
reference purposes only.
and millimeters unless
Mexico/C. Am.: +52 (0) 55-1106-0800
France: +33 (0) 1-3420-8686
Specifications subject
otherwise specified.
Latin/S. Am.: +54 (0) 11-4733-2200
Netherlands: +31 (0) 73-6246-999
www.te.com
to change.
USA: +1 (800) 522-6752
Germany: +49 (0) 6251-133-1999
China: +86 (0) 400-820-6015
Table of Contents (Continued)
Ribbon Cable Interconnect Solutions
.050 [1.27] Centerline Ribbon Cable Connectors (Continued)
DIP Plugs, .100 x .100 [2.54 x 2.54] Centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
DIP Plugs, .100 x .300 [2.54 x 7.62] Centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
DIP Plugs, .100 x .600 [2.54 x 15.24] Centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4-Row PCB Solder Transition Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1-Row Horizontal Receptacle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Accessories
Flexible Pull Tabs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Universal I/O Latches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Military Polarizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Keying Plugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Strain Relief for 622 Series DIP Plugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Pull Loops, Permanent (For Receptacles and Pin Connectors) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Strain Relief for Universal I/O without Mounting Ears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Strain Relief for 609 Series (Tulip Contact) Female Socket Connectors . . . . . . . . . . . . . 67
Strain Relief for Novo and Ultra ATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Strain Relief for 2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Strain Relief for 622 and 636 Series Female Socket Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Application Tooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-74
Low Profile Headers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-83
Low Profile Pin Headers, Center and Dual Polarized, .100 x .100 [2.54 x 2.54]
Centerlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 77
Low Profile Pin Headers, Center and Dual Polarized, .100 x .100 [2.54 x 2.54]
Centerlines and “Kinked” Solder Tails for PCB Retention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 79
IDC Low Profile Ejection Style Pin Headers with Die Cast Ejection Latches,
Military and Center Polarized, .100 x .100 [2.54 x 2.54] Centerlines . . . . . . . . . . . 80, 81
IDC Low Profile Ejection Style Pin Headers, Center Polarized, .100 x .100
[2.54 x 2.54] Centerlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 83
Universal Ejection Style Pin Headers and Pinless Headers
Universal Ejection Style Pin Headers, Military, Center and Dual Polarized,
.100 x .100 [2.54 x 2.54] Centerlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-86
Universal Ejection Style Pin Headers, ACTION PIN Contacts, Military,
Center and Dual Polarized, .100 x .100 [2.54 x 2.54] Centerlines . . . . . . . . . . . . . 87, 88
Universal Ejection Style Pin Headers, Military, Center and Dual Polarized,
.100 x .100 [2.54 x 2.54] Centerlines, Right-Angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91
Universal Ejection Style Pinless Headers, Military, Center and Dual Polarized,
.100 x .100 [2.54 x 2.54] Centerlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 93
Universal Ejection Style Pin Headers, with PCT Housing, .100 x .100
[2.54 x 2.54] Centerlines, .025 [0.64] Sq. Posts (Mating End) . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 95
Latches for Ejection Style Universal Pin Headers and Pinless Headers . . . . . . . . . . . . . 96
Cable Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97, 98
Part Number Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99


Podobny numer części - 2-111626-3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tyco Electronics
2-111626-3 MACOM-2-111626-3 Datasheet
192Kb / 1P
   RECEPTACLE ASSY, 2mm CL, AMP-LATCH
More results

Podobny opis - 2-111626-3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tyco Electronics
2-1437006-1 MACOM-2-1437006-1 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
609-2631HD MACOM-609-2631HD Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
1-5102154-0 MACOM-1-5102154-0 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
609-2600M MACOM-609-2600M Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
499252-2 MACOM-499252-2 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect
logo
Molex Electronics Ltd.
79610-5000 MOLEX-79610-5000 Datasheet
548Kb / 4P
   MicroTCA Interconnect Solutions
logo
Lumberg
7200 LUMBERG-7200 Datasheet
706Kb / 3P
   Press-fit interconnect solutions
7201 LUMBERG-7201 Datasheet
697Kb / 3P
   Press-fit interconnect solutions
logo
TE Connectivity Ltd
1-1773871-5 TEC-1-1773871-5 Datasheet
5Mb / 8P
   INTERNAL CABLED INTERCONNECT SOLUTIONS
logo
ITT Industries
TNM6S10-0004P1L ITT-TNM6S10-0004P1L Datasheet
5Mb / 96P
   Interconnect Solutions Cannon, VEAM, BIW
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com