Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRL6342TRPBF Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRL6342TRPBF
Szczegółowy opis  Battery operated DC motor inverter MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL6342TRPBF Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRL6342TRPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRL6342TRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL6342TRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL6342TRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL6342TRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL6342TRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL6342TRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRL6342TRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRL6342PbF
6
www.irf.com
Fig 18b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 18a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
Fig 19a. Switching Time Test Circuit
Fig 19b. Switching Time Waveforms
V
GS
V
DS
90%
10%
t
d(on)
t
d(off)
t
r
t
f
Fig 17a. Gate Charge Test Circuit
Fig 17b. Gate Charge Waveform
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1 Qgs2
Qgd
Qgodr
1K
VCC
DUT
0
L
S
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor≤ 0.1
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-VDD
VGS


Podobny numer części - IRL6342TRPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRL6342PBF IRF-IRL6342PBF Datasheet
273Kb / 8P
   BATTERY OPERATED DC MOTOR INVERTER MOSFET
IRL6342PBF IRF-IRL6342PBF_15 Datasheet
273Kb / 8P
   BATTERY OPERATED DC MOTOR INVERTER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com