Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD5247BKSZ100-2RL7 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Analog Devices

Numer części AD5247BKSZ100-2RL7
Szczegółowy opis  128-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5247BKSZ100-2RL7 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD5247BKSZ100-2RL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5247BKSZ100-2RL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5247BKSZ100-2RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5247BKSZ100-2RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5247BKSZ100-2RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5247BKSZ100-2RL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5247BKSZ100-2RL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5247BKSZ100-2RL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5247BKSZ100-2RL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
Data Sheet
AD5247
Rev. F | Page 9 of 20
CODE (Decimal)
0
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
16
32
48
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
64
80
96
112
128
TA = –40°C
TA = +25°C
TA = +85°C
TA = +125°C
TA = –40°C
TA = +85°C
TA = +25°C
TA = +125°C
Figure 10. R-INL vs. Code vs. Temperature
CODE (Decimal)
0
–0.5
–0.4
–0.3
–0.2
16
32
48
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
64
80
96
112
128
TA = –40°C, +25°C, +85°C, +125°C
–40°C
+25°C
+85°C
+125°C
VDD = 2.7V
RAB = 10kΩ
Figure 11. R-DNL vs. Code vs. Temperature
TEMPERATURE (°C)
–40
–3.0
–0.5
0
–25
–10
5
20
35
50
65
80
–2.5
–2.0
–1.5
–1.0
95
110
125
VDD = 5.5V, VA = 5.5V
VDD = 2.7V, VA = 2.7V
Figure 12. Full-Scale Error vs. Temperature
TEMPERATURE (°C)
–40
0
0.25
0.50
0.75
–25
–10
5
1.00
1.25
1.50
20
35
50
65
80
95
110
125
VDD = 5.5V, VA = 5.5V
VDD = 2.7V, VA = 2.7V
Figure 13. Zero-Scale Error vs. Temperature
TEMPERATURE (°C)
–40
0.01
0.1
1
10
–25
–10
100
5
20
35
50
65
80
95
110
125
VDD = 5.5V
VDD = 2.7V
DIGITAL INPUTS = 0V
CODE = 0x40
Figure 14. Supply Current vs. Temperature
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1
9
17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121
CODE (Decimal)
5V
2.7V
IWB = 200µA
RAB = 10kΩ
Figure 15. ∆RWB/∆T vs. Code


Podobny numer części - AD5247BKSZ100-2RL7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD5247BKS10-R2 AD-AD5247BKS10-R2 Datasheet
1Mb / 20P
   128-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5247BKS10-RL7 AD-AD5247BKS10-RL7 Datasheet
1Mb / 20P
   128-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5247BKS100-R2 AD-AD5247BKS100-R2 Datasheet
1Mb / 20P
   128-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5247BKS100-RL7 AD-AD5247BKS100-RL7 Datasheet
1Mb / 20P
   128-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5247BKS5-R2 AD-AD5247BKS5-R2 Datasheet
1Mb / 20P
   128-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
More results

Podobny opis - AD5247BKSZ100-2RL7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD5247 AD-AD5247 Datasheet
1Mb / 20P
   128-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5246BKSZ100-RL7 AD-AD5246BKSZ100-RL7 Datasheet
370Kb / 16P
   128-Position I2C-Compatible Digital Resistor
REV. C
AD5246 AD-AD5246 Datasheet
991Kb / 20P
   128-Position I2C Compatible Digital Resistor
REV. 0
AD5245BRJ50 AD-AD5245BRJ50 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
logo
ON Semiconductor
CAT5171 ONSEMI-CAT5171 Datasheet
171Kb / 12P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
August, 2009 ??Rev. 1
logo
Analog Devices
AD5245 AD-AD5245 Datasheet
995Kb / 16P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5245BRJ5 AD-AD5245BRJ5 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5245BRJ10 AD-AD5245BRJ10 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD7376ARWZ10 AD-AD7376ARWZ10 Datasheet
452Kb / 20P
   128-Position Digital Potentiometer
REV. D
AD5258 AD-AD5258 Datasheet
1Mb / 24P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 64-Position, Digital Potentiometer
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com