Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL377BCPZ-RL7 Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXL377BCPZ-RL7
Szczegółowy opis  Small, Low Power, 3-Axis 200 g Accelerometer
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
Data Sheet
ADXL377
Rev. 0 | Page 7 of 12
25
0
5
10
15
20
SENSITIVITY (mV/g)
Figure 9. X-Axis Sensitivity at 25°C, VS = 3 V
30
25
0
5
10
15
20
SENSITIVITY (mV/g)
Figure 10. Y-Axis Sensitivity at 25°C, VS = 3 V
16
12
14
10
0
2
4
6
8
SENSITIVITY (mV/g)
Figure 11. Z-Axis Sensitivity at 25°C, VS = 3 V
250
200
150
100
50
0
REFERENCE ACCELERATION (g)
0
50
100
150
200
Z-AXIS
X-AXIS
Y-AXIS
Figure 12. Typical Output Linearity over the Dynamic Range
10
1
FREQUENCY (Hz)
10
100
1k
10k
X-AXIS, Y-AXIS RESPONSE
Z-AXIS RESPONSE
Figure 13. Typical Frequency Response




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl