Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AKD4382 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Asahi Kasei Microsystems

Numer części AKD4382
Szczegółowy opis  EVALUATION BOARD REV.A FOR AK4382
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Strona internetowa  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AKD4382 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AKD4382 Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AKD4382 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AKD4382 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AKD4382 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AKD4382 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AKD4382 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AKD4382 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AKD4382 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AKD4382 Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 26 page
background image
ASAHI KASEI
[AKD4382]
<KM062501>
’00/09
- 6 -
MEASUREMENT RESULTS
[Measurement condition]
• Measurement unit : Audio Precision System two Cascade
• MCLK
: 256fs
• BICK
: 64fs
• fs
: 44.1kHz, 96kHz
• BW
: 10Hz
∼20kHz (fs=44.1kHz), 10Hz∼40kHz (fs=96kHz)
• Bit
: 24bit
• Power Supply
: VDD=5V
• Interface
: DIR
• Temperature
: Room
fs=44.1kHz
Parameter
Input signal
Measurement filter
Lch
Rch
S/(N+D)
1kHz, 0dB
20kLPF
95.0dB
95.0dB
20kLPF
108.0dB
108.0dB
DR
1kHz, -60dB
22kLPF, A-weighted
111.0dB
111.0dB
20kLPF
107.1dB
107.1dB
S/N
no signal
22kLPF, A-weighted
110.4dB
110.4dB
fs=96kHz
Parameter
Input signal
Measurement filter
Lch
Rch
S/(N+D)
1kHz, 0dB
40kLPF
93.0dB
93.0dB
40kLPF
105.6dB
105.6dB
DR
1kHz, -60dB
22kLPF, A-weighted
111.8dB
111.7dB
40kLPF
105.9dB
105.9dB
S/N
no signal
22kLPF, A-weighted
112.2dB
112.0dB


Podobny numer części - AKD4382

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AKD4382 AKM-AKD4382 Datasheet
251Kb / 21P
   112dB 192kHz 24-BIT SCH DAC
AKD4382A-SB AKM-AKD4382A-SB Datasheet
482Kb / 31P
   192kHz sampling 24Bit ?誇 DAC
More results

Podobny opis - AKD4382

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AKD4523 AKM-AKD4523 Datasheet
1Mb / 30P
   EVALUATION BOARD REV.A FOR AK4523
AKD5393 AKM-AKD5393 Datasheet
602Kb / 22P
   EVALUATION BOARD REV.A FOR AK5393
AKD4309B AKM-AKD4309B Datasheet
1Mb / 15P
   EVALUATION BOARD REV.A FOR AK4309B
AKD4363 AKM-AKD4363 Datasheet
340Kb / 30P
   EVALUATION BOARD REV.A FOR AK4363
AKD4569 AKM-AKD4569 Datasheet
311Kb / 27P
   Evaluation board Rev.A for AK4569
AKD4584 AKM-AKD4584 Datasheet
366Kb / 41P
   Evaluation board Rev.A for AK4584
AKD5365 AKM-AKD5365 Datasheet
270Kb / 27P
   Evaluation board Rev.A for AK5365
AKD4380 AKM-AKD4380 Datasheet
220Kb / 21P
   EVALUATION BOARD REV.A FOR AK4380
AKD4524 AKM-AKD4524 Datasheet
746Kb / 28P
   EVALUATION BOARD REV.A FOR AK4524
AKD4353 AKM-AKD4353 Datasheet
260Kb / 25P
   EVALUATION BOARD REV.A FOR AK4353
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com