Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FC6943010R Arkusz danych(PDF) 4 Page - Panasonic Semiconductor

Numer części FC6943010R
Szczegółowy opis  Dual N-channel MOS FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

FC6943010R Arkusz danych(HTML) 4 Page - Panasonic Semiconductor

  FC6943010R Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor FC6943010R Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor FC6943010R Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor FC6943010R Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor FC6943010R Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor FC6943010R Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor FC6943010R Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
Product Standards
MOS FET
FC6943010R
Technical Data ( reference )
Page
Capacitance - VDS
ID - VDS
ID - VGS
VDS - VGS
RDS(on) - ID
4of 6
0
0.1
0.2
23
456
Gate-source Voltage VGS (V)
20.0 mA
ID = 5.0 mA
10.0 mA
100
1000
10000
0.001
0.01
0.1
Drain Current ID (A)
VGS = 4.0 V
2.5 V
1
10
100
0.1
1
10
100
Drain-source Voltage VDS (V)
Ciss
Coss
Crss
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0
0.1
0.2
0.3
Drain-source voltage VDS(V)
2.0 V
2.5 V
VGS = 4.0 V
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0
123
Gate-source voltage VGS (V)
25℃
Ta = 85 ℃
-40 ℃
Doc No. TT4-EA-12578
Revision. 2
Established : 2010-05-17
Revised
: 2013-07-01


Podobny numer części - FC6943010R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Panasonic Semiconductor
FC694301 PANASONIC-FC694301 Datasheet
586Kb / 5P
   Silicon N-channel MOS FET
More results

Podobny opis - FC6943010R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BF1102 PHILIPS-BF1102 Datasheet
154Kb / 12P
   Dual N-channel dual gate MOS-FET
1999 Jul 08
BF1203 PHILIPS-BF1203 Datasheet
166Kb / 20P
   Dual N-channel dual gate MOS-FET
2001 Apr 25
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF1203_2015 JMNIC-BF1203_2015 Datasheet
172Kb / 20P
   Dual N-channel dual gate MOS-FET
logo
NXP Semiconductors
BF1204 PHILIPS-BF1204 Datasheet
110Kb / 12P
   Dual N-channel dual gate MOS-FET
2001 Apr 25
BF1205 PHILIPS-BF1205 Datasheet
185Kb / 24P
   Dual N-channel dual gate MOS-FET
2003 Sep 30
BF1206 PHILIPS-BF1206 Datasheet
186Kb / 21P
   Dual N-channel dual-gate MOS-FET
2003 Nov 17
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF1205C_2015 JMNIC-BF1205C_2015 Datasheet
179Kb / 22P
   Dual N-channel dual gate MOS-FET
BF1206_2015 JMNIC-BF1206_2015 Datasheet
192Kb / 21P
   Dual N-channel dual-gate MOS-FET
BF1205C JMNIC-BF1205C_15 Datasheet
179Kb / 22P
   Dual N-channel dual gate MOS-FET
BF1206 JMNIC-BF1206_15 Datasheet
192Kb / 21P
   Dual N-channel dual-gate MOS-FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com