Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

3N100E Arkusz danych(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

Numer części 3N100E
Szczegółowy opis  TMOS POWER FET 3.0 AMPERES 1000 VOLTS RDS(on) = 4.0 OHM
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Strona internetowa  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

3N100E Arkusz danych(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

  3N100E Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc 3N100E Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc 3N100E Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc 3N100E Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc 3N100E Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc 3N100E Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc 3N100E Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc 3N100E Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MTP3N100E
7
Motorola TMOS Power MOSFET Transistor Device Data
PACKAGE DIMENSIONS
CASE 221A–06
ISSUE Y
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION Z DEFINES A ZONE WHERE ALL
BODY AND LEAD IRREGULARITIES ARE
ALLOWED.
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.570
0.620
14.48
15.75
B
0.380
0.405
9.66
10.28
C
0.160
0.190
4.07
4.82
D
0.025
0.035
0.64
0.88
F
0.142
0.147
3.61
3.73
G
0.095
0.105
2.42
2.66
H
0.110
0.155
2.80
3.93
J
0.018
0.025
0.46
0.64
K
0.500
0.562
12.70
14.27
L
0.045
0.060
1.15
1.52
N
0.190
0.210
4.83
5.33
Q
0.100
0.120
2.54
3.04
R
0.080
0.110
2.04
2.79
S
0.045
0.055
1.15
1.39
T
0.235
0.255
5.97
6.47
U
0.000
0.050
0.00
1.27
V
0.045
–––
1.15
–––
Z
–––
0.080
–––
2.04
B
Q
H
Z
L
V
G
N
A
K
F
1
2 3
4
D
SEATING
PLANE
–T–
C
S
T
U
R
J
STYLE 5:
PIN 1. GATE
2. DRAIN
3. SOURCE
4. DRAIN


Podobny numer części - 3N100E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
3N100E MOTOROLA-3N100E Datasheet
262Kb / 10P
   TMOS POWER FET 3.0 AMPERES 1000 VOLTS
More results

Podobny opis - 3N100E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MTP4N80E MOTOROLA-MTP4N80E Datasheet
159Kb / 8P
   TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 800 VOLTS RDS(on) = 3.0 OHM
MTD4N20E MOTOROLA-MTD4N20E Datasheet
268Kb / 10P
   TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 200 VOLTS RDS(on) = 1.2 OHM
MTP4N40E MOTOROLA-MTP4N40E Datasheet
239Kb / 8P
   TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 400 VOLTS RDS(on) = 1.8 OHM
MTV10N100E MOTOROLA-MTV10N100E Datasheet
269Kb / 10P
   TMOS POWER FET 10 AMPERES 1000 VOLTS RDS(on) = 1.3 OHM
MTP3N25E MOTOROLA-MTP3N25E Datasheet
208Kb / 8P
   TMOS POWER FET 3.0 AMPERES 250 VOLTS RDS(on) = 1.4 OHM
MTP1N100E MOTOROLA-MTP1N100E Datasheet
203Kb / 8P
   TMOS POWER FET 1.0 AMPERES 1000 VOLTS RDS(on) = 9.0 OHM
MTW10N100E MOTOROLA-MTW10N100E Datasheet
192Kb / 8P
   TMOS POWER FET 10 AMPERES 1000 VOLTS RDS(on) = 1.3 OHM
MTP3N120E MOTOROLA-MTP3N120E Datasheet
252Kb / 8P
   TMOS POWER FET 3.0 AMPERES 1200 VOLTS RDS(on) = 5.0 OHM
MTV6N100E MOTOROLA-MTV6N100E Datasheet
262Kb / 10P
   TMOS POWER FET 6.0 AMPERES 1000 VOLTS RDS(on) = 1.5 OHM
MTW6N100E MOTOROLA-MTW6N100E Datasheet
195Kb / 8P
   TMOS POWER FET 6.0 AMPERES 1000 VOLTS RDS(on) = 1.5 OHM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com