Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD5245BRJZ5-RL7 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Analog Devices

Numer części AD5245BRJZ5-RL7
Szczegółowy opis  256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5245BRJZ5-RL7 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD5245BRJZ5-RL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5245BRJZ5-RL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5245BRJZ5-RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5245BRJZ5-RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5245BRJZ5-RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5245BRJZ5-RL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5245BRJZ5-RL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5245BRJZ5-RL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5245BRJZ5-RL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
AD5245
Rev. B | Page 9 of 20
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
1.0
0.8
CODE (Decimal)
32
096
64
128
160
192
224
256
°C
+25°C
+85°C
+125°C
–40
Figure 10. R-INL vs. Code vs. Temperature, VDD = 5 V
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
1.0
0.8
CODE (Decimal)
32
096
64
128
160
192
224
256
–40°C
+25°C
+85°C
+125°C
Figure 11. R-DNL vs. Code vs. Temperature, VDD = 5 V
TEMPERATURE (°C)
040
80
120
–40
0
1.5
040
80
120
–40
1.0
2.5
VDD = 5.5V
VDD = 2.7V
2.0
0.5
Figure 12. Full-Scale Error vs. Temperature
0
40
80
120
–40
0
1.5
TEMPERATURE (°C)
0
40
80
120
–40
1.0
2.5
VDD = 5.5V
VDD = 2.7V
2.0
0.5
Figure 13. Zero-Scale Error vs. Temperature
TEMPERATURE (°C)
0
40
80
120
–40
0.1
1
10
VDD = 5.5V
VDD = 2.7V
Figure 14. Supply Current vs. Temperature
TEMPERATURE (°C)
0
0
70
20
10
30
40
50
60
40
80
120
–40
VDD = 5V
Figure 15. Shutdown Current vs. Temperature


Podobny numer części - AD5245BRJZ5-RL7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD5245BRJZ5-RL7 AD-AD5245BRJZ5-RL7 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5245BRJZ5-RL71 AD-AD5245BRJZ5-RL71 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
More results

Podobny opis - AD5245BRJZ5-RL7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD5245BRJ50 AD-AD5245BRJ50 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
logo
ON Semiconductor
CAT5171 ONSEMI-CAT5171 Datasheet
171Kb / 12P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
August, 2009 ??Rev. 1
logo
Analog Devices
AD5245 AD-AD5245 Datasheet
995Kb / 16P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5245BRJ5 AD-AD5245BRJ5 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5259 AD-AD5259 Datasheet
245Kb / 14P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 256-Position, Digital Potentiometer
Rev. PrJ 7/22/04
AD5243 AD-AD5243 Datasheet
1,012Kb / 20P
   Dual 256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
logo
ON Semiconductor
CAT5271 ONSEMI-CAT5271 Datasheet
191Kb / 13P
   Dual 256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
September, 2009 ??Rev. 1
logo
Analog Devices
AD5245 AD-AD5245_15 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position IC-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5160 AD-AD5160_15 Datasheet
480Kb / 16P
   256-Position SPI-Compatible Digital Potentiometer
REV. C
AD5245BRJZ10-RL7 AD-AD5245BRJZ10-RL7 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C짰-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com