Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS649BBGZ Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS649BBGZ
Szczegółowy opis  Fast Starting, ,-20,000/sec Vibration Rejecting Rate Gyro
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
Data Sheet
ADXRS649
Rev. B | Page 7 of 12
0
20
40
60
80
100
100
300
500
700
900
1100
1300
1500
1700
1900
2100
2300
DEGREES PER SECOND (°)
Figure 10. ST2 Output Change at 25°C (VRATIO = 5 V)
0
10
20
30
40
70
60
50
70
–5
–4
–3
–2
–1
0
1
2
3
4
5
MISMATCH (%)
Figure 11. Self-Test Mismatch at 25°C (VRATIO = 5 V)
0
5
10
15
20
25
30
3.06
3.15
3.24
3.33
3.42
3.51
3.60
3.69
3.78
3.87
3.96
4.05
4.14
4.23
CURRENT CONSUMPTION (mA)
Figure 12. Current Consumption at 25°C (VRATIO = 5 V)
0
5
10
15
20
25
30
2.35 2.37 2.39 2.41 2.43 2.45 2.47 2.49 2.51 2.53 2.55
VTEMP OUTPUT (V)
Figure 13. VTEMP Output at 25°C (VRATIO = 5 V)
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
–50
–25
0
25
TEMPERATURE (°C)
50
75
100
Figure 14. VTEMP Output over Temperature, 256 Parts (VRATIO = 5 V)
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
100
1000
10000
FREQUENCY (Hz)
ACCELERATION
GYRO OUTPUT
Figure 15. Typical Response to 25 g RMS Random Vibration, 50 Hz to 5 kHz
(Sensor Bandwidth = 1 kHz)




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl