Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

M274001-15C6 Arkusz danych(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Numer części M274001-15C6
Szczegółowy opis  4 Mbit (512Kb x 8) UV EPROM and OTP EPROM
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M274001-15C6 Arkusz danych(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  M274001-15C6 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M274001-15C6 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M274001-15C6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M274001-15C6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M274001-15C6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M274001-15C6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M274001-15C6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M274001-15C6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M274001-15C6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 24 page
background image
M27C4001
List of tables
3/24
List of tables
Table 1.
Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Table 2.
Operating Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 3.
Electronic Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 4.
Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 5.
AC Measurement Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 6.
Capacitance
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 7.
Read Mode DC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 8.
Programming Mode DC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 9.
Read Mode AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 10.
Read Mode AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 11.
Programming Mode AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 12.
FDIP32W - 32 pin Ceramic Frit-seal DIP with window, package mechanical data. . . . . . . 18
Table 13.
PDIP32 - 32 lead Plastic DIP, 600 mils width, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . 19
Table 14.
PLCC32 - 32 lead Plastic Leaded Chip Carrier, package mechanical data . . . . . . . . . . . . 20
Table 15.
TSOP32 - 32 lead Plastic Thin Small Outline, 8 x 20 mm, Package Mechanical Data. . . . 21
Table 16.
Ordering Information Scheme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 17.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)


Podobny numer części - M274001-15C6

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
MTRONPTI
M274FAN MTRONPTI-M274FAN Datasheet
283Kb / 2P
   5x7 mm, 3.3 Volt, HCMOS/TTL Compatible Output, Clock Oscillator
M274FAN MTRONPTI-M274FAN Datasheet
456Kb / 2P
   5x7 mm, 3.3 Volt, HCMOS/TTL Compatible Output, Clock Oscillator
M274FCN MTRONPTI-M274FCN Datasheet
283Kb / 2P
   5x7 mm, 3.3 Volt, HCMOS/TTL Compatible Output, Clock Oscillator
M274FCN MTRONPTI-M274FCN Datasheet
456Kb / 2P
   5x7 mm, 3.3 Volt, HCMOS/TTL Compatible Output, Clock Oscillator
M274FGN MTRONPTI-M274FGN Datasheet
283Kb / 2P
   5x7 mm, 3.3 Volt, HCMOS/TTL Compatible Output, Clock Oscillator
More results

Podobny opis - M274001-15C6

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
M27C4001 STMICROELECTRONICS-M27C4001_06 Datasheet
215Kb / 24P
   4 Mbit (512Kb x 8) UV EPROM and OTP EPROM
M27C4001 STMICROELECTRONICS-M27C4001 Datasheet
158Kb / 17P
   4 Mbit 512Kb x 8 UV EPROM and OTP EPROM
M27W401 STMICROELECTRONICS-M27W401_06 Datasheet
211Kb / 23P
   4 Mbit (512Kb x 8) Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
August 2008 Rev 3
M27W401 STMICROELECTRONICS-M27W401 Datasheet
102Kb / 15P
   4 Mbit 512Kb x 8 Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
M27C405 STMICROELECTRONICS-M27C405 Datasheet
99Kb / 15P
   4 Mbit (512Kb x 8) OTP EPROM
March 1999
M27V401 STMICROELECTRONICS-M27V401 Datasheet
103Kb / 15P
   4 Mbit (512Kb x8) Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
May 1998
M27C801 STMICROELECTRONICS-M27C801 Datasheet
153Kb / 16P
   8 Mbit 1Mb x 8 UV EPROM and OTP EPROM
M27C801 STMICROELECTRONICS-M27C801_07 Datasheet
207Kb / 24P
   8 Mbit (1Mb x 8) UV EPROM and OTP EPROM
M27C801-100N1 STMICROELECTRONICS-M27C801-100N1 Datasheet
212Kb / 24P
   8 Mbit (1Mb x 8) UV EPROM and OTP EPROM
September 2007 Rev 6
M27C400 STMICROELECTRONICS-M27C400 Datasheet
121Kb / 14P
   4 Mbit (512Kb x8 or 256Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
May 1999
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com