Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TIP147 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor |
|
TIP147 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor |
2 / 5 page © 2009 Fairchild Semiconductor Corporation www.fairchildsemi.com TIP145 / TIP146 / TIP147 Rev. B1 2 Electrical Characteristics* T A=25°C unless otherwise noted * Pulse Test: Pulse Width ≤300μs, Duty Cycle≤2% Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Units VCEO(sus) Collector-Emitter Sustaining Voltage : TIP145 : TIP146 : TIP147 IC = - 30mA, IB = 0 - 60 - 80 - 100 V V V ICEO Collector Cut-off Current : TIP145 : TIP146 : TIP147 VCE = - 30V, IB = 0 VCE = - 40V, IB = 0 VCE = - 50V, IB = 0 - 2 - 2 - 2 mA mA mA ICBO Collector Cut-off Current : TIP145 : TIP146 : TIP147 VCB = - 60V, IE = 0 VCB = - 80V, IE = 0 VCB = - 100V, IE = 0 - 1 - 1 - 1 mA mA mA IEBO Emitter Cut-off Current VBE = - 5V, IC = 0 - 2 mA hFE DC Current Gain VCE = - 4V,IC = - 5A VCE = - 4V, IC = - 10A 1000 500 VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage IC = - 5A, IB = - 10mA IC = - 10A, IB = - 40mA - 2 - 3 V V VBE(sat) Base-Emitter Saturation Voltage IC = - 10A, IB = - 40mA - 3.5 V VBE(on) Base-Emitter On Voltage VCE = - 4V, IC = - 10A - 3 V tD Delay Time VCC = - 30V, IC = - 5A IB1= -20mA, IB2 = 20mA RL = 6Ω 0.15 μs tR Rise Time 0.55 μs tSTG Storage Time 2.5 μs tF Fall Time 2.5 μs |
Podobny numer części - TIP147 |
|
Podobny opis - TIP147 |