Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADG708BRU-REEL7 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Analog Devices

Numer części ADG708BRU-REEL7
Szczegółowy opis  CMOS, 1.8 V to 5.5 V/ 2.5 V, 3 Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG708BRU-REEL7 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button ADG708BRU-REEL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADG708BRU-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADG708BRU-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG708BRU-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG708BRU-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG708BRU-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG708BRU-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG708BRU-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG708BRU-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
ADG708/ADG709
Data Sheet
Rev. D | Page 6 of 20
B Version
C Version
Parameter
+25°C
−40°C to
+85°C
−40°C to
+125°C
+25°C
−40°C to
+85°C
−40°C to
+125°C
Unit
Test Conditions/
Comments
CS (Off)
13
13
pF typ
f = 1 MHz
CD (Off)
ADG708
85
85
pF typ
f = 1 MHz
ADG709
42
42
pF typ
f = 1 MHz
CD, CS (On)
ADG708
96
96
pF typ
f = 1 MHz
ADG709
48
48
pF typ
f = 1 MHz
POWER REQUIREMENTS
VDD = 3.3 V
IDD
0.001
0.001
μA typ
Digital inputs = 0 Vor 3.3 V
1.0
1.0
1.0
1.0
μA max
1
Guaranteed by design, not subject to production test.


Podobny numer części - ADG708BRU-REEL7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADG708BRU-REEL AD-ADG708BRU-REEL Datasheet
332Kb / 20P
   Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
REV. D
More results

Podobny opis - ADG708BRU-REEL7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADG706BRUZ AD-ADG706BRUZ Datasheet
246Kb / 12P
   CMOS, 1.8 V to 5.5 V/2.5 V, 2.5 Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. A
ADG706 AD-ADG706_02 Datasheet
246Kb / 12P
   CMOS, 1.8 V to 5.5 V/2.5 V, 2.5  Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. A
ADG707BRUZ AD-ADG707BRUZ Datasheet
222Kb / 12P
   CMOS, 1.8 V to 5.5 V/2.5 V, 2.5 Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. A
ADG708BRUZ AD-ADG708BRUZ Datasheet
332Kb / 20P
   CMOS, 1.8 V to 5.5 V/짹2.5 V, 3 廓 Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
REV. D
ADG707BRUZ-REEL7 AD-ADG707BRUZ-REEL7 Datasheet
222Kb / 12P
   CMOS,1.8V to 5.5 V/2.5 V, 2.5 Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. A
ADG726 AD-ADG726_02 Datasheet
262Kb / 12P
   16-/32-Channel, 4  1.8 V to 5.5 V, 2.5 V Analog Multiplexers
REV. 0
ADG726BSUZ AD-ADG726BSUZ Datasheet
227Kb / 12P
   16-/32-Channel,4 1.8 V to 5.5 V, 2.5 V Analog Multiplexers
REV. 0
ADG732BSUZ AD-ADG732BSUZ Datasheet
262Kb / 12P
   16-/32-Channel, 4  1.8 V to 5.5 V, 2.5 V Analog Multiplexers
REV. 0
ADG731BCPZ AD-ADG731BCPZ Datasheet
362Kb / 16P
   16-/32-Channel, Serially Controlled 4  1.8 V to 5.5 V, 2.5 V, Analog Multiplexers
REV. A
ADG725 AD-ADG725_03 Datasheet
362Kb / 16P
   16-/32-Channel, Serially Controlled 4 1.8 V to 5.5 V, 2.5 V, Analog Multiplexers
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com