Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADW54008-0REEL7 Datasheet(Arkusz danych) 4 Page - Analog Devices

Numer części ADW54008-0REEL7
Szczegółowy opis  CMOS, 1.8 V to 5.5 V/ 2.5 V, 3 Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
Pobierz  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 4 page
background image
ADG708/ADG709
Data Sheet
Rev. D | Page 4 of 20
B Version
C Version
Parameter
+25°C
−40°C to
+85°C
−40°C to
+125°C
+25°C
−40°C to
+85°C
−40°C to
+125°C
Unit
Test Conditions/
Comments
Channel-to-Channel
Crosstalk
−60
−60
dB typ
RL = 50 Ω, CL = 5 pF,
f = 10 MHz
−80
−80
dB typ
RL = 50 Ω, CL = 5 pF, f = 1 MHz;
see Figure 29
−3 dB Bandwidth
55
55
MHz typ
RL = 50 Ω, CL = 5 pF;
see Figure 30
CS (Off )
13
13
pF typ
f = 1 MHz
CD (Off )
ADG708
85
85
pF typ
f = 1 MHz
ADG709
42
42
pF typ
f = 1 MHz
CD, CS (On)
ADG708
96
96
pF typ
f = 1 MHz
ADG709
48
48
pF typ
f = 1 MHz
POWER REQUIREMENTS
VDD = 5.5 V
IDD
0.001
0.001
μA typ
Digital inputs = 0 V or 5.5 V
1.0
1.0
1.0
1.0
μA max
1 Guaranteed by design, not subject to production test.




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl