Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADW54008-0REEL7 Datasheet(Arkusz danych) 5 Page - Analog Devices

Numer części ADW54008-0REEL7
Szczegółowy opis  CMOS, 1.8 V to 5.5 V/ 2.5 V, 3 Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
Pobierz  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 5 page
background image
Data Sheet
ADG708/ADG709
Rev. D | Page 5 of 20
VDD = 3 V ± 10%, VSS = 0 V, GND = 0 V, unless otherwise noted.
Table 2.
B Version
C Version
Parameter
+25°C
−40°C to
+85°C
−40°C to
+125°C
+25°C
−40°C to
+85°C
−40°C to
+125°C
Unit
Test Conditions/
Comments
ANALOG SWITCH
Analog Signal Range
0 V to
VDD
0 V to
VDD
V
On Resistance (RON)
8
8
Ω typ
VS = 0 Vto VDD, IDS= 10 mA;
see Figure 20
11
12
14
11
12
14
Ω max
On ResistanceMatchBetween
Channels (ΔRON)
0.4
0.4
Ω typ
VS = 0 V to VDD,
IDS = 10 mA
1.2
2
1.2
2
Ω max
LEAKAGE CURRENTS
VDD = 3.3 V
Source Off Leakage, IS (Off)
±0.01
±0.01
nA typ
VS = 3 V/1 V, VD = 1 V/3 V;
see Figure 21
±20
±20
±0.1
±0.3
±1
nA max
Drain Off Leakage, ID (Off)
±0.01
±0.01
nA typ
VS = 3 V/1 V, VD = 1 V/3 V;
see Figure 22
±20
±20
±0.1
±0.75
±6
nA max
Channel OnLeakage, ID, IS(On)
±0.01
±0.01
nA typ
VS = VD = 1 V or 3 V;
see Figure 23
±20
±20
±0.1
±0.75
±6
nA max
DIGITAL INPUTS
Input High Voltage, VINH
2.0
2.0
V min
Input Low Voltage, VINL
0.8
0.8
V max
Input Current
IINL or IINH
0.005
0.005
μA typ
VIN = VINL or VINH
±0.1
±0.1
μA max
Digital Input Capacitance, CIN
2
2
pF typ
DYNAMIC CHARACTERISTICS1
tTRANSITION
18
18
ns typ
RL = 300 Ω, CL = 35 pF;
see Figure 24
30
30
30
30
ns max
VS1 = 2 V/0 V, VS2 = 0 V/2 V
Break-Before-Make Time
Delay, tOPEN
8
8
ns typ
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
1
1
1
1
ns min
VS = 2 V; see Figure 25
tON (EN)
18
18
ns typ
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
30
30
30
30
ns max
VS = 2 V; see Figure 26
tOFF (EN)
8
8
ns typ
RL = 300 Ω, CL = 35 pF
15
15
15
15
ns max
VS = 2 V; see Figure 26
Charge Injection
±3
±3
pC typ
VS = 1.5 V, RS = 0 Ω,
CL = 1 nF; see Figure27
Off Isolation
−60
−60
dB typ
RL = 50 Ω, CL = 5 pF,
f = 10 MHz
−80
−80
dB typ
RL = 50 Ω, CL = 5 pF,
f = 1 MHz; see Figure28
Channel-to-Channel Crosstalk
−60
−60
dB typ
RL = 50 Ω, CL = 5 pF,
f = 10 MHz
−80
−80
dB typ
RL = 50 Ω, CL = 5 pF,
f = 1 MHz; see Figure29
−3 dB Bandwidth
55
55
MHz typ
RL = 50 Ω, CL = 5 pF;
see Figure 30




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl