Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADM232LJR-REEL Arkusz danych(PDF) 8 Page - Analog Devices

Numer części ADM232LJR-REEL
Szczegółowy opis  5 V-Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM232LJR-REEL Arkusz danych(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADM232LJR-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADM232LJR-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM232LJR-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM232LJR-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM232LJR-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM232LJR-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADM232LJR-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADM232LJR-REEL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADM232LJR-REEL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
ADM231L–ADM234L/ADM236L–ADM241L
Rev. C | Page 8 of 20
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
LOAD CURRENT (mA)
–15
510
V+
15
V–
20
0
–10
–5
0
5
10
15
Figure 12. Charge Pump V+ and V− vs. Current
LOAD CAPACITANCE (pF)
0
0
500
5
NEGATIVE
SLEW
50
1000
10
15
20
25
30
35
40
45
POSITIVE
SLEW
1500
2000
2500
3000
Figure 13. Transmitter Slew Rate vs. Load Capacitance
VCC (V)
–9
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
–7
–5
–3
–1
1
3
5
7
9
Tx O/P HI LOADED
Tx O/P LO LOADED
Figure 14. Transmitter Output Voltage vs. VCC
LOAD CURRENT (mA)
–15
0
Tx O/P HI
48
–10
–5
0
5
10
15
Tx O/P LO
10
6
2
Figure 15. Transmitter Output Voltage vs. Current
VCC (V)
0
4.5
4.7
200
100
50
V+ IMP
V– IMP
150
250
300
350
4.9
5.1
5.3
5.5
Figure 16. Charge Pump Impedance vs. VCC


Podobny numer części - ADM232LJR-REEL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADM232LJR-REEL AD-ADM232LJR-REEL Datasheet
304Kb / 20P
   5 V-Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
More results

Podobny opis - ADM232LJR-REEL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADM232LJRZ AD-ADM232LJRZ Datasheet
304Kb / 20P
   5 V-Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM223 AD-ADM223_15 Datasheet
340Kb / 16P
   5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. B
AD230 AD-AD230 Datasheet
363Kb / 11P
   5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. A
AD230 AD-AD230_15 Datasheet
4Mb / 15P
   5 V POWERED CMOS RS 232 DRIVERS RECEIVERS
ADM223 AD-ADM223 Datasheet
364Kb / 16P
   5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. 0
ADM233LJNZ AD-ADM233LJNZ Datasheet
304Kb / 20P
   5 V-Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM205 AD-ADM205 Datasheet
486Kb / 12P
   0.1 uF, 5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. 0
ADM206 AD-ADM206 Datasheet
254Kb / 16P
   0.1 μF, 5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
Rev. D
ADM207EARSZ AD-ADM207EARSZ Datasheet
218Kb / 16P
   0.1 muF, 5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM206 AD-ADM206_11 Datasheet
254Kb / 16P
   0.1 關F, 5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com