Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PD057VUB Arkusz danych(PDF) 8 Page - AZ Displays

Numer części PD057VUB
Szczegółowy opis  color TFT LCD module
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AZDISPLAYS [AZ Displays]
Strona internetowa  http://www.azdisplays.com
Logo AZDISPLAYS - AZ Displays

PD057VUB Arkusz danych(HTML) 8 Page - AZ Displays

Back Button PD057VUB Datasheet HTML 4Page - AZ Displays PD057VUB Datasheet HTML 5Page - AZ Displays PD057VUB Datasheet HTML 6Page - AZ Displays PD057VUB Datasheet HTML 7Page - AZ Displays PD057VUB Datasheet HTML 8Page - AZ Displays PD057VUB Datasheet HTML 9Page - AZ Displays PD057VUB Datasheet HTML 10Page - AZ Displays PD057VUB Datasheet HTML 11Page - AZ Displays PD057VUB Datasheet HTML 12Page - AZ Displays Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
3'98%
7KH LQIRUPDWLRQ FRQWDLQHG KHUHLQ LV WKH H[FOXVLYH SURSHUW\ RI 3ULPH 9LHZ ,QWHUQDWLRQDO &R /WG DQG VKDOO QRW EH
GLVWULEXWHG UHSURGXFHG RU GLVFORVHG LQ ZKROH RU LQ SDUW ZLWKRXW SULRU ZULWWHQ SHUPLVVLRQ RI 3ULPH 9LHZ ,QWHUQDWLRQDO &R
/WG
3DJH
 (OHFWULFDO 3HUIRUPDQFH
3DUDPHWHUV
6\PERO
6SHFLILFDWLRQ
8QLW
5HPDUN
;
a
$WFRQQHFWRU
&LUFXLW5HVLVWDQFH
<
a
$WFRQQHFWRU
,QSXW 9ROWDJH
97



9
/LQHDULW\ ; < GLUHFWLRQ


“
,QVXODWLRQ ,PSHGDQFH



0
'& 9
5HVSRQVH 7LPH



PV
2SHUDWLRQ)RUFH



J
1RWH
1RWH  ,QSXWWKURXJK 5PPVW\OXVRU 5PPILQJHU
 'XUDELOLW\ 3HUIRUPDQFH
 +LWWLQJ 'XUDELOLW\
$WOHDVW WLPHVZLWK5PPVLOLFRQUXEEHUJWLPHVVHF
 6OLGLQJ 'XUDELOLW\
$WOHDVWWLPHVZLWK5PPSRO\DFHWDO VW\OXVJPPVHF
 ,QWHJUDWLRQ 'HVLJQ *XLGH
$YRLG WKH GHVLJQ WKDW )URQWFDVH RYHUODS DQG SUHVV RQ WKH DFWLYH DUHD RI WKH WRXFKSDQHO
*LYH HQRXJK JDS RYHU PP DW FRPSUHVVHG EHWZHHQ WKH IURQW FDVH DQG WRXFKSDQHO WR SURWHFW
ZURQJ RSHUDWLQJ
8VH D EXIIHU PDWHULDO *DVNHW EHWZHHQ WKH WRXFKSDQHO DQG IURQWFDVH WR SURWHFW GDPDJH DQG
ZURQJ RSHUDWLQJ
$YRLG WKH GHVLJQ WKDW EXIIHU PDWHULDO RYHUODS DQG SUHVV RQ WKH LQVLGH RI WRXFKSDQHO YLHZLQJ DUHD
P-511-541(V:2)


Podobny numer części - PD057VUB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AZ Displays
PD057VU4 AZDISPLAYS-PD057VU4 Datasheet
484Kb / 18P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD057VU4 AZDISPLAYS-PD057VU4 Datasheet
727Kb / 19P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD057VU4_V5 AZDISPLAYS-PD057VU4_V5 Datasheet
727Kb / 19P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD057VU5 AZDISPLAYS-PD057VU5 Datasheet
447Kb / 19P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD057VU6 AZDISPLAYS-PD057VU6 Datasheet
917Kb / 22P
   TECHNICAL SPECIFICATION
More results

Podobny opis - PD057VUB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
TM150XG-22L01A ETC1-TM150XG-22L01A Datasheet
612Kb / 15P
   TFT COLOR LCD MODULE
logo
AZ Displays
PM070WU1 AZDISPLAYS-PM070WU1 Datasheet
582Kb / 20P
   color TFT LCD module
PM102ZY3 AZDISPLAYS-PM102ZY3 Datasheet
793Kb / 28P
   color TFT LCD module
logo
NEC
NL6448BC20-18D NEC-NL6448BC20-18D Datasheet
354Kb / 29P
   TFT COLOR LCD MODULE
logo
AZ Displays
PD040QX2 AZDISPLAYS-PD040QX2 Datasheet
1Mb / 34P
   color TFT LCD module
logo
Purdy Electronics Corpo...
AND-TFT-35VX-LED PURDY-AND-TFT-35VX-LED Datasheet
3Mb / 6P
   TFT LCD Color Module
logo
NEC
NL6448BC33-53 NEC-NL6448BC33-53 Datasheet
253Kb / 29P
   TFT COLOR LCD MODULE
logo
List of Unclassifed Man...
TM150XG-02L02E ETC1-TM150XG-02L02E Datasheet
233Kb / 18P
   TFT COLOR LCD MODULE
TM150XG-02L02F ETC1-TM150XG-02L02F Datasheet
235Kb / 17P
   TFT COLOR LCD MODULE
TM150XG-26L07 ETC1-TM150XG-26L07 Datasheet
200Kb / 14P
   TFT COLOR LCD MODULE
V26L8060AA ETC-V26L8060AA Datasheet
295Kb / 17P
   color TFT LCD module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com