Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRFB3607GPBF Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRFB3607GPBF
Szczegółowy opis  High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFB3607GPBF Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRFB3607GPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFB3607GPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFB3607GPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFB3607GPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFB3607GPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFB3607GPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFB3607GPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFB3607GPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRFB3607GPbF
6
www.irf.com
Fig. 17 - Typical Recovery Current vs. dif/dt
Fig 16. Threshold Voltage vs. Temperature
Fig. 19 - Typical Stored Charge vs. dif/dt
Fig. 18 - Typical Recovery Current vs. dif/dt
Fig. 20 - Typical Stored Charge vs. dif/dt
0
200
400
600
800
1000
diF /dt (A/µs)
0
5
10
15
20
IF = 31A
VR = 64V
TJ = 25°C
TJ = 125°C
0
200
400
600
800
1000
diF /dt (A/µs)
0
80
160
240
320
400
480
560
IF = 31A
VR = 64V
TJ = 25°C
TJ = 125°C
0
200
400
600
800
1000
diF /dt (A/µs)
0
5
10
15
20
IF = 46A
VR = 64V
TJ = 25°C
TJ = 125°C
0
200
400
600
800
1000
diF /dt (A/µs)
0
80
160
240
320
400
480
560
IF = 46A
VR = 64V
TJ = 25°C
TJ = 125°C
-75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 200
TJ , Temperature ( °C )
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
ID = 100µA
ID = 250µA
ID = 1.0mA
ID = 1.0A


Podobny numer części - IRFB3607GPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFB3607 ISC-IRFB3607 Datasheet
306Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRFB3607PBF IRF-IRFB3607PBF Datasheet
425Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRFB3607PBF IRF-IRFB3607PBF Datasheet
327Kb / 11P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
logo
Thinki Semiconductor Co...
IRFB3607PBF THINKISEMI-IRFB3607PBF Datasheet
1Mb / 7P
   ThinkiSemi 85V,92A N-Channel Trench Process Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com