Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BD18HA3MEFJ-LBH2 Arkusz danych(PDF) 11 Page - Rohm

Numer części BD18HA3MEFJ-LBH2
Szczegółowy opis  0.3A Variable Output Industrial LDO Regulator
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD18HA3MEFJ-LBH2 Arkusz danych(HTML) 11 Page - Rohm

Back Button BD18HA3MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BD18HA3MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BD18HA3MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 9Page - Rohm BD18HA3MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 10Page - Rohm BD18HA3MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 11Page - Rohm BD18HA3MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 12Page - Rohm BD18HA3MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 13Page - Rohm BD18HA3MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 14Page - Rohm BD18HA3MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 15Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 24 page
background image
11/21
BDxxHA3MEFJ-LB
Datasheet
TSZ02201-0R6R0AZ00540-1-2
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
21.Feb.2014 Rev.002
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
0
0.1
0.2
0.3
Io [A]
Figure 28.
TSD (IO=0mA)
Ta[℃]
T.B.D
T.B.D
0.0
2.0
4.0
6.0
02
46
8
10
12
14
VCC [V]
Temp=-40°C
Temp=25°C
Temp=105°C
Figure 27.
Vcc-Vo
(Io=0mA)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Io [A]
Figure 29.
OCP
Temp=-40°C
Temp=25°C
Temp=105°C
Figure 30.
Io-Icc
Temp=-40°C
Temp=25°C
Temp=105°C


Podobny numer części - BD18HA3MEFJ-LBH2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BD18HA3MEFJ-E2 ROHM-BD18HA3MEFJ-E2 Datasheet
609Kb / 24P
   Automotive 0.3A Variable Output LDO Regulator
BD18HA3MEFJ-ME2 ROHM-BD18HA3MEFJ-ME2 Datasheet
609Kb / 24P
   Automotive 0.3A Variable Output LDO Regulator
BD18HA3MEFJ-ME2 ROHM-BD18HA3MEFJ-ME2 Datasheet
1Mb / 24P
   Automotive 0.3A Variable Output LDO Regulator
2021.10.11 Rev.002
More results

Podobny opis - BD18HA3MEFJ-LBH2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BD00HA3MEFJ-ME2 ROHM-BD00HA3MEFJ-ME2 Datasheet
609Kb / 24P
   Automotive 0.3A Variable Output LDO Regulator
BDXXHA3MEFJ-M ROHM-BDXXHA3MEFJ-M Datasheet
1Mb / 24P
   Automotive 0.3A Variable Output LDO Regulator
2021.10.11 Rev.002
BD00GC0MEFJ-LB ROHM-BD00GC0MEFJ-LB Datasheet
797Kb / 24P
   1.0A Variable Output Industrial LDO Regulator
BD00IA5MEFJ-LB ROHM-BD00IA5MEFJ-LB Datasheet
774Kb / 24P
   0.5A Variable Output Industrial LDO Regulator
BD00IC0MEFJ-LB ROHM-BD00IC0MEFJ-LB Datasheet
882Kb / 24P
   1.0A Variable Output Industrial LDO Regulator
BD00GA3MEFJ-LB ROHM-BD00GA3MEFJ-LB Datasheet
788Kb / 24P
   300mA Variable Output Industrial LDO Regulator
BD00HC5MEFJ-LB ROHM-BD00HC5MEFJ-LB Datasheet
905Kb / 24P
   1.5A Variable Output Industrial LDO Regulator
BD00GA5MEFJ-LB ROHM-BD00GA5MEFJ-LB Datasheet
901Kb / 24P
   0.5A Variable Output Industrial LDO Regulator
BD00HA5MEFJ-LB ROHM-BD00HA5MEFJ-LB Datasheet
892Kb / 24P
   0.5A Variable Output Industrial LDO Regulator
BD00HC0MEFJ-LB ROHM-BD00HC0MEFJ-LB Datasheet
763Kb / 24P
   1.0A Variable Output Industrial LDO Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com