Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BU2JTH5WNVX Arkusz danych(PDF) 6 Page - Rohm

Numer części BU2JTH5WNVX
Szczegółowy opis  High Ripple Rejection, Low Current Consumption, Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU2JTH5WNVX Arkusz danych(HTML) 6 Page - Rohm

Back Button BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 2Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 3Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 4Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 5Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 6Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 7Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 8Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 9Page - Rohm BU2JTH5WNVX Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
6/10
07.Jan.2014.Rev.001
TSZ02201-0RBR0A300190-1-2
www.rohm.com
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111・15・001
BU2JTH5WNVX
Datasheet
Reference data
(Ta=25ºC unless otherwise specified.)
Figure 15.
1mA
250mA
IOUT
VOUT
Trise=12us
20µs/div
LOAD TRANSIENT RESPONSE
VIN=3.85V
CE=VIN
Ta=25℃
SHUTDOWN CURRENT vs INPUT VOLTAGE
0.01
0.10
1.00
10.00
-20
0
20
40
60
80
Temperature[℃]
VIN=5.5V
CE=0V
Figure 16.


Podobny numer części - BU2JTH5WNVX

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BU2JTH5WNVX ROHM-BU2JTH5WNVX Datasheet
2Mb / 24P
   FULL CMOS LDO Regulator (500mA)
More results

Podobny opis - BU2JTH5WNVX

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BU18TD3WG ROHM-BU18TD3WG Datasheet
567Kb / 12P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator High ripple rejection
BU30TD3WG-TR ROHM-BU30TD3WG-TR Datasheet
562Kb / 13P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU10UA3WNVX-TL ROHM-BU10UA3WNVX-TL Datasheet
682Kb / 14P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU33TD3WG ROHM-BU33TD3WG Datasheet
1,018Kb / 15P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU28TD3WG-TR ROHM-BU28TD3WG-TR Datasheet
483Kb / 10P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU10UB3WG-GTR ROHM-BU10UB3WG-GTR Datasheet
685Kb / 13P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU21TD3WG-TR ROHM-BU21TD3WG-TR Datasheet
562Kb / 13P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU18TD3WG-TR ROHM-BU18TD3WG-TR Datasheet
567Kb / 12P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU33TD3WG-TR ROHM-BU33TD3WG-TR Datasheet
567Kb / 12P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
BU25TD3WG-TR ROHM-BU25TD3WG-TR Datasheet
615Kb / 14P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com