Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STF18N65M5 Arkusz danych(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

Numer części STF18N65M5
Szczegółowy opis  N-channel 650 V, 0.198 typ., 15 A MDmesh V Power MOSFET in TO-220FP, IPAK, TO-220 and TO-247 packages
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STF18N65M5 Arkusz danych(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STF18N65M5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STF18N65M5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STF18N65M5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STF18N65M5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STF18N65M5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STF18N65M5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STF18N65M5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STF18N65M5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STF18N65M5 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
STF18N65M5, STI18N65M5, STP18N65M5, STW18N65M5
Package mechanical data
Doc ID 022879 Rev 3
11/19
Figure 25.
TO-220FP drawing
7012510_Rev_K_B


Podobny numer części - STF18N65M5

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
STF18N65M5 ISC-STF18N65M5 Datasheet
313Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Podobny opis - STF18N65M5

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STD11N65M5 STMICROELECTRONICS-STD11N65M5 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 650 V, 0.43 typ., 9 A MDmesh V Power MOSFET in D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
STF31N65M5 STMICROELECTRONICS-STF31N65M5 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 650 V, 0.124 typ., 22 A MDmesh V Power MOSFET in D2PAK, TO-220FP, I2PakFP, TO-220 and TO-247 packages
STF11N65M5 STMICROELECTRONICS-STF11N65M5 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 650 V, 0.43 廓 typ., 9 A MDmesh??V Power MOSFET in D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
December 2012 Rev 2
STW45N65M5 STMICROELECTRONICS-STW45N65M5 Datasheet
1Mb / 20P
   N-channel 650 V, 0.067 typ., 35 A MDmesh V Power MOSFET in D2PAK, TO-220FP and TO-220 packages
STW16N65M5 STMICROELECTRONICS-STW16N65M5 Datasheet
1Mb / 20P
   N-channel 650 V, 0.230 廓, 12 A MDmesh??V Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247
STD13NM60N STMICROELECTRONICS-STD13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STF13NM60N STMICROELECTRONICS-STF13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STP13NM60N STMICROELECTRONICS-STP13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 ohm typ., 11 A MDmesh II Power MOSFET in TO-220FP, I2PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STP15N65M5 STMICROELECTRONICS-STP15N65M5 Datasheet
925Kb / 17P
   N-channel 650 V, 0.308 廓 typ., 11 A MDmesh??V Power MOSFET in TO-220FP, I2PAKFP and TO-220 packages
STW36N55M5 STMICROELECTRONICS-STW36N55M5 Datasheet
764Kb / 15P
   N-channel 550 V, 0.06 typ., 33 A MDmesh V Power MOSFET in TO-220 and TO-247 packages
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com