Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FMB-24 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Sanken electric

Numer części FMB-24
Szczegółowy opis  Silicon Schottky Barrier Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SANKEN [Sanken electric]
Strona internetowa  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

FMB-24 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Sanken electric

  FMB-24 Datasheet HTML 1Page - Sanken electric FMB-24 Datasheet HTML 2Page - Sanken electric FMB-24 Datasheet HTML 3Page - Sanken electric FMB-24 Datasheet HTML 4Page - Sanken electric FMB-24 Datasheet HTML 5Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
SANKEN ELECTRIC CO., LTD.
FMB-24
041013
4/5
61426-01
7.
Derating
Tc - IF(AV)
VR=40(V)
Case Temperature (°C)
0
1
2
3
4
100
110
120
130
140
150
Tj=150°C
t
T
t/T=1/6
t/T=1/2
DC
t/T=1/3
sinewave


Podobny numer części - FMB-24

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanken electric
FMB-24 SANKEN-FMB-24 Datasheet
62Kb / 2P
   Schottky Barrier Diodes 40V
FMB-24 SANKEN-FMB-24 Datasheet
85Kb / 3P
   Schottky Barrier Diodes
FMB-24H SANKEN-FMB-24H Datasheet
62Kb / 2P
   Schottky Barrier Diodes 40V
FMB-24H SANKEN-FMB-24H Datasheet
85Kb / 3P
   Schottky Barrier Diodes
FMB-24L SANKEN-FMB-24L Datasheet
62Kb / 2P
   Schottky Barrier Diodes 40V
More results

Podobny opis - FMB-24

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Semiconductor
E208931_HSC278 HITACHI-E208931_HSC278 Datasheet
71Kb / 7P
   Silicon Schottky Barrier Diode
HSB226YP HITACHI-HSB226YP Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon Schottky Barrier Diode
logo
Nanjing International G...
1N60P DGNJDZ-1N60P Datasheet
75Kb / 1P
   SILICON SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
National Semiconductor ...
HPC36164 NSC-HPC36164 Datasheet
348Kb / 5P
   Silicon Schottky Barrier Diode
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
SD784WS SEMTECH_ELEC-SD784WS Datasheet
176Kb / 3P
   SILICON SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Guangdong Kexin Industr...
HSM276S KEXIN-HSM276S Datasheet
36Kb / 1P
   Silicon Schottky Barrier Diode
HRW0503A KEXIN-HRW0503A Datasheet
34Kb / 1P
   Silicon Schottky Barrier Diode
HSM88WA KEXIN-HSM88WA Datasheet
34Kb / 1P
   Silicon Schottky Barrier Diode
logo
Sanken electric
FMW-24L SANKEN-FMW-24L Datasheet
228Kb / 5P
   Silicon Schottky Barrier Diode
RK36 SANKEN-RK36 Datasheet
142Kb / 5P
   Silicon Schottky Barrier Diode
SJPA-D3 SANKEN-SJPA-D3 Datasheet
128Kb / 5P
   Silicon Schottky Barrier Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com