Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N4133 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Digitron Semiconductors

Numer części 1N4133
Szczegółowy opis  SILICON 500mW
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DIGITRON [Digitron Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.digitroncorp.com
Logo DIGITRON - Digitron Semiconductors

1N4133 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Digitron Semiconductors

  1N4133 Datasheet HTML 1Page - Digitron Semiconductors 1N4133 Datasheet HTML 2Page - Digitron Semiconductors 1N4133 Datasheet HTML 3Page - Digitron Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
D I G I T R O N S E M I C O N D U C T O R S
144 Market Street
Kenilworth NJ 07033 USA
phone +1.908.245-7200
fax +1.908.245-0555
sales@digitroncorp.com
www.digitroncorp.com
Rev.20120911
1N4099-1N4135 & 1N4614-1N4627
SILICON 500mW
LOW NOISE ZENER DIODES


Podobny numer części - 1N4133

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Compensated Deuices Inc...
1N4133 CDI-DIODE-1N4133 Datasheet
98Kb / 2P
   LOW CURRENT OPERATION AT 250 uA
logo
Microsemi Corporation
1N4133 MICROSEMI-1N4133 Datasheet
86Kb / 2P
   SILICON 500mA LOW NOISE ZENER DIODES
1N4133 MICROSEMI-1N4133 Datasheet
109Kb / 2P
   SILICON 400mA LOW NOISE ZENER DIODES
1N4133 MICROSEMI-1N4133 Datasheet
111Kb / 2P
   LOW REVERSE LEAKAGE AND LOW NOISE CHARACTERISTICS
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N4133 JGD-1N4133 Datasheet
181Kb / 2P
   500mW LOW NOISE SILION ZENER DIODES
More results

Podobny opis - 1N4133

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N746 JGD-1N746 Datasheet
199Kb / 2P
   500mW SILICON ZENER DIODES
logo
Shanghai Lunsure Electr...
BZX79C2V4 CHENYI-BZX79C2V4 Datasheet
97Kb / 4P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Micro Commercial Compon...
1N4614 MCC-1N4614 Datasheet
265Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
1N4614 MCC-1N4614_12 Datasheet
201Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
1N4151 MCC-1N4151_13 Datasheet
313Kb / 4P
   500mW Silicon Switching Diode
logo
Microsemi Corporation
1N753A MICROSEMI-1N753A Datasheet
75Kb / 2P
   SILICON 500MW ZENER DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
MMSZ4678-TP MCC-MMSZ4678-TP Datasheet
346Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
LLZ2V4 MCC-LLZ2V4 Datasheet
630Kb / 6P
   500mW Silicon Zener Diodes
DL4678 MCC-DL4678 Datasheet
432Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Digitron Semiconductors
1N957B DIGITRON-1N957B Datasheet
196Kb / 3P
   500mW SILICON ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com