Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCC110PTR Arkusz danych(PDF) 6 Page - Clare, Inc.

Numer części LCC110PTR
Szczegółowy opis  Common Input OptoMOS Relay
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CLARE [Clare, Inc.]
Strona internetowa  http://www.clare.com
Logo CLARE - Clare, Inc.

LCC110PTR Arkusz danych(HTML) 6 Page - Clare, Inc.

  LCC110PTR Datasheet HTML 1Page - Clare, Inc. LCC110PTR Datasheet HTML 2Page - Clare, Inc. LCC110PTR Datasheet HTML 3Page - Clare, Inc. LCC110PTR Datasheet HTML 4Page - Clare, Inc. LCC110PTR Datasheet HTML 5Page - Clare, Inc. LCC110PTR Datasheet HTML 6Page - Clare, Inc. LCC110PTR Datasheet HTML 7Page - Clare, Inc. LCC110PTR Datasheet HTML 8Page - Clare, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
www.clare.com
6
LCC110
Rev. 4
Dimensions
mm
(inches)
Mechanical Dimensions
4.445
± .127
(.175
± .005)
3.302
(.130)
7.620
± .254
(.300
± .010)
6.350
± .127
(.250
± .005)
8.077
± .127
(.318
± .005)
2.540
± .127
(.100
± .005)
9.525
± .254
(.375
± .010)
.457
± .076
(.018
± .003)
.254 TYP.
(.010)
.635 TYP.
(.025)
8 Pin DIP Surface Mount (“S” Suffix)
9.652
± .381
(.380
± .015)
PC Board Pattern
(Top View)
6.350
± .127
(.250
± .005)
2.540
± .127
(.100
± .005)
7.620
± .127
(.300
± .005)
7.620
± .127
(.300
± .005)
8-.800 DIA.
(8-.031 DIA.)
7.239 TYP.
(.285)
3.302
(.130)
7.620
± .254
(.300
± .010)
9.144 TYP.
(.360)
6.350
± .127
(.250
± .005)
9.652
± .381
(.380
± .015)
2.540
± .127
(.100
± .005)
9.144
± .508
(.360
± .020)
.457
± .076
(.018
± .003)
8.077
± .127
(.318
± .005 )
8 Pin DIP Through Hole (Standard)
PC Board Pattern
(Top View)
2.540
± .127
(.100
± .005)
8.305
± .127
(.327
± .005)
1.905
± .127
(.075
± .005)
1.498
± .127
(.059
± .005)
Tape and Reel Packaging for 8 Pin Surface Mount Package
7.493
± .102
(.295
± .004)
12.090
(.476)
1.753
± .102
(.069
± .004)
3.987
± .102
(.157
± .004)
1.498
± .102
(.059
± .004)
6.731 MAX.
(.265)
.406 MAX.
(.016)
4.877
(.192)
Top Cover
Tape
2.007
± .102
(.079
± .004)
11.989
± .102
(.472
± .004)
User Direction of Feed
.050R TYP.
16.002
± .305
(.630
± .012)
10.300
(.405)
Embossment
Embossed Carrier
Top Cover
Tape Thickness
.102 MAX.
(.004)
10.300
± .102
(.405
± .004)
1.549
± .102
(.061
± .004)
330.2 DIA.
(13.00)
18


Podobny numer części - LCC110PTR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
LCC110PTR IXYS-LCC110PTR Datasheet
148Kb / 9P
   1-Form-C OptoMOS Relay
More results

Podobny opis - LCC110PTR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Clare, Inc.
LCC120 CLARE-LCC120 Datasheet
105Kb / 7P
   COMMON INPUT OptoMOS Relay
LCA211 CLARE-LCA211 Datasheet
73Kb / 4P
   COMMON INPUT OptoMOS Relay
logo
IXYS Corporation
LCA210L IXYS-LCA210L Datasheet
122Kb / 7P
   Common Input, Dual-Pole OptoMOS Relay
LCA220 IXYS-LCA220 Datasheet
123Kb / 7P
   Common Input, Dual Single-Pole OptoMOS Relay
logo
Clare, Inc.
LCA120 CLARE-LCA120 Datasheet
153Kb / 6P
   Single Pole OptoMOS Relay
LCB111 CLARE-LCB111 Datasheet
66Kb / 4P
   Single Pole OptoMOS Relay
XAA170 CLARE-XAA170 Datasheet
117Kb / 7P
   DUAL POLE OptoMOS Relay
LAA127 CLARE-LAA127 Datasheet
113Kb / 7P
   DUAL POLE OptoMOS Relay
LBB110 CLARE-LBB110 Datasheet
149Kb / 7P
   DUAL POLE OptoMOS Relay
LCA125L CLARE-LCA125L Datasheet
101Kb / 6P
   Single Pole OptoMOS Relay
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com