Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQPF47P06YDTU Arkusz danych(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQPF47P06YDTU
Szczegółowy opis  P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -30 A, 26 m廓
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF47P06YDTU Arkusz danych(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF47P06YDTU Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF47P06YDTU Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF47P06YDTU Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF47P06YDTU Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF47P06YDTU Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF47P06YDTU Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF47P06YDTU Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF47P06YDTU Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQPF47P06YDTU Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
FQPF47P06 / FQPF47P06YDTU Rev. C0
www.fairchildsemi.com
Mechanical Dimensions
Dimensions in Millimeters
TO-220
F


Podobny numer części - FQPF47P06YDTU

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF47P06 FAIRCHILD-FQPF47P06 Datasheet
703Kb / 8P
   60V P-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - FQPF47P06YDTU

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQB27P06TM FAIRCHILD-FQB27P06TM Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -27 A, 70 m廓
FQD11P06TM FAIRCHILD-FQD11P06TM Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -9.4 A, 185 m廓
FQU17P06TU FAIRCHILD-FQU17P06TU Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -12 A, 135 m廓
FQD7P06TM FAIRCHILD-FQD7P06TM Datasheet
543Kb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET - 60 V, - 5.4 A, 450 m?
FQD20N06LTM FAIRCHILD-FQD20N06LTM Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 17.2 A, 42 m廓
FQB50N06LTM FAIRCHILD-FQB50N06LTM Datasheet
836Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 52.4 A, 21 m廓
FQD13N06LTM FAIRCHILD-FQD13N06LTM Datasheet
916Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 11 A, 115 m廓
FQI50N06TU FAIRCHILD-FQI50N06TU Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 50 A, 22 m廓
FQD13N06TM FAIRCHILD-FQD13N06TM Datasheet
803Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 10 A, 140 m廓
FQT13N06LTF FAIRCHILD-FQT13N06LTF Datasheet
760Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 2.8 A, 140 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com