Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRLML5103GTRPBF Arkusz danych(PDF) 3 Page - International Rectifier

Numer części IRLML5103GTRPBF
Szczegółowy opis  Generation V Technology
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLML5103GTRPBF Arkusz danych(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRLML5103GTRPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLML5103GTRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLML5103GTRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLML5103GTRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLML5103GTRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLML5103GTRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLML5103GTRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLML5103GTRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
IRLML5103GPbF
www.irf.com
3
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
0.1
1
10
0.1
1
10
DS
A
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
-3.0V
VGS
TOP
- 15V
- 10V
- 7.0V
- 5.5V
- 4.5V
- 4.0V
- 3.5V
BOTTOM - 3.0V
20μs PULSE WIDTH
T = 150°C
J
0.1
1
10
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
T = 25°C
T = 150°C
J
J
GS
A
-V
, Gate-to-Source Voltage (V)
V
= -10V
20μs PULSE WIDTH
DS
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
-60 -40 -20
0
20
40
60
80
100 120 140 160
J
T , Junction Temperature (°C)
A
V
= -10V
GS
I = -0.60A
D
0.1
1
10
0.1
1
10
DS
20μs PULSE WIDTH
T = 25°C
A
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
J
-3.0V
VGS
TOP
- 15V
- 10V
- 7.0V
- 5.5V
- 4.5V
- 4.0V
- 3.5V
BOTTOM - 3.0V


Podobny numer części - IRLML5103GTRPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRLML5103GPBF IRF-IRLML5103GPBF Datasheet
242Kb / 8P
   HEXFET POWER MOSFET
More results

Podobny opis - IRLML5103GTRPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7313TRPBF IRF-IRF7313TRPBF Datasheet
210Kb / 7P
   Generation V Technology
IRF7389TRPBF IRF-IRF7389TRPBF Datasheet
264Kb / 10P
   Generation V Technology
IRF7309TRPBF IRF-IRF7309TRPBF Datasheet
2Mb / 11P
   GENERATION V TECHNOLOGY
IRF7304TR IRF-IRF7304TR Datasheet
115Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7501TRPBF IRF-IRF7501TRPBF Datasheet
184Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7403TRPBF IRF-IRF7403TRPBF Datasheet
119Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7406TRPBF IRF-IRF7406TRPBF Datasheet
240Kb / 9P
   Generation V Technology
IRLML6302TR IRF-IRLML6302TR Datasheet
285Kb / 8P
   generation v technology
IRF7343TRPBF IRF-IRF7343TRPBF Datasheet
225Kb / 10P
   generation v technology
IRF7306TR IRF-IRF7306TR Datasheet
116Kb / 9P
   Generation V Technology
IRF7389PBF IRF-IRF7389PBF_15 Datasheet
264Kb / 10P
   GENERATION V TECHNOLOGY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com