Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BC847CT Arkusz danych(PDF) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

Numer części BC847CT
Szczegółowy opis  NPN Plastic Encapsulate Transistor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Strona internetowa  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

BC847CT Arkusz danych(HTML) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  BC847CT Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH BC847CT Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH BC847CT Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
BC847AT /BC847BT /BC847CT
NPN Plastic Encapsulate Transistor
Elektronische Bauelemente
06-Jan-2011 Rev. A
Page 3 of 3
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
CHARACTERISTIC CURVES


Podobny numer części - BC847CT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BC847CT PHILIPS-BC847CT Datasheet
46Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 26
BC847CT NXP-BC847CT Datasheet
104Kb / 15P
   45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 07-10 December 2008
logo
Diodes Incorporated
BC847CT DIODES-BC847CT Datasheet
59Kb / 3P
   NPN SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DS30274 Rev. A-2
logo
NXP Semiconductors
BC847CT NXP-BC847CT Datasheet
104Kb / 15P
   45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 07-10 December 2008
logo
Infineon Technologies A...
BC847CT INFINEON-BC847CT Datasheet
229Kb / 9P
   NPN Silicon AF Transistors
Aug-01-2002
More results

Podobny opis - BC847CT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SD2142 SECOS-2SD2142 Datasheet
218Kb / 2P
   NPN Plastic Plastic-Encapsulate Transistor
2SD2114 SECOS-2SD2114_15 Datasheet
413Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistor
2SD2142 SECOS-2SD2142_15 Datasheet
335Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistor
2SD601A SECOS-2SD601A_15 Datasheet
58Kb / 1P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistor
2SC2859 SECOS-2SC2859_15 Datasheet
526Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistor
2SC2883 SECOS-2SC2883_15 Datasheet
370Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistor
2SC4215 SECOS-2SC4215_15 Datasheet
195Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistor
BCP3669 SECOS-BCP3669_15 Datasheet
191Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistor
BC817W SECOS-BC817W_15 Datasheet
240Kb / 2P
   NPN Plastic Encapsulate Transistor
M8050T SECOS-M8050T_15 Datasheet
64Kb / 1P
   NPN Plastic Encapsulate Transistor
logo
Weitron Technology
2SD2098 WEITRON-2SD2098 Datasheet
111Kb / 5P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistor
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com