Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
IRF7410GTRPBF Arkusz danych(PDF) 3 Page - International Rectifier |
|
IRF7410GTRPBF Arkusz danych(HTML) 3 Page - International Rectifier |
3 / 9 page IRF7410GPbF www.irf.com 3 Fig 4. Normalized On-Resistance Vs. Temperature Fig 2. Typical Output Characteristics Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 3. Typical Transfer Characteristics -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 T , Junction Temperature ( C) J ° V = I = GS D -4.5V -16A 0.1 1 10 100 VDS, Drain-to-Source Voltage (V) 1 10 100 -1.0V ≤60µs PULSE WIDTH Tj = 150°C VGS TOP -7.0V -5.0V -4.5V -2.5V -1.8V -1.5V -1.2V BOTTOM -1.0V 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 VGS, Gate-to-Source Voltage (V) 0.01 0.1 1 10 100 TJ = 25°C TJ = 150°C VDS = -10V ≤60µs PULSE WIDTH 0.1 1 10 100 VDS, Drain-to-Source Voltage (V) 0.1 1 10 100 VGS TOP -7.0V -5.0V -4.5V -2.5V -1.8V -1.5V -1.2V BOTTOM -1.0V -1.0V ≤60µs PULSE WIDTH Tj = 25°C |
Podobny numer części - IRF7410GTRPBF |
|
Podobny opis - IRF7410GTRPBF |