Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ADG731 Arkusz danych(PDF) 11 Page - Analog Devices |
|
ADG731 Arkusz danych(HTML) 11 Page - Analog Devices |
11 / 16 page REV. A ADG725/ADG731 –11– FREQUENCY – MHz 0 –100 –70 –60 –50 –40 –30 –20 –10 0.03 0.1 1 10 100 –80 –90 VDD = 5V TA = 25 C TPC 10. OFF Isolation vs. Frequency FREQUENCY – MHz 0.003 0.1 100 110 0 –10 –100 –20 –30 –40 –50 –60 –70 –80 –90 VDD = 3V, 5V TA = 25 C TPC 11. Crosstalk vs. Frequency FREQUENCY – MHz 0 –14 –12 –10 –8 –6 –4 –2 0.03 0.1 1 10 100 VDD = 5V TA = 25 C ADG731 ADG725 TPC 12. ON Response vs. Frequency Test Circuits RON = V1/IDS VS V1 IDS D S Test Circuit 1. On Resistance S1 D VS GND A VS S2 S32 EN LOGIC 1 VDD VSS VDD VSS IS (OFF) VD Test Circuit 2. IS (OFF) VD S1 S2 S32 V S D GND V DD VDD A V SS VSS A EN LOGIC 1 ID (OFF) Test Circuit 3. ID (OFF) ID (ON) VD S1 S32 VS D A GND V DD VDD V SS VSS A Test Circuit 4. ID (ON) |
Podobny numer części - ADG731 |