Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N4002 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Fuji Electric

Numer części 1N4002
Szczegółowy opis  1 AMP PLASTIC SILICON RECTIFIER
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FUJI [Fuji Electric]
Strona internetowa  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric

1N4002 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Fuji Electric

  1N4002 Datasheet HTML 1Page - Fuji Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Podobny numer części - 1N4002

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
First Components Intern...
1N4002 FCI-1N4002 Datasheet
56Kb / 1P
   1.0 Amp MINIATURE PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
1N4002 ONSEMI-1N4002 Datasheet
102Kb / 7P
   Axial Lead Standard Recovery Rectifiers
October, 2012 ??Rev. 13
logo
First Silicon Co., Ltd
1N4002 FS-1N4002 Datasheet
621Kb / 2P
   REVERSE VOLTGE 50V~1000V, FORWARD CURRENT 1.0AMP Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
1N4002 PANJIT-1N4002 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Diodes Incorporated
1N4002 DIODES-1N4002 Datasheet
55Kb / 3P
   1.0A RECTIFIER
DS28002 Rev. 8 - 2
More results

Podobny opis - 1N4002

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fuji Electric
1N5391 FUJI-1N5391 Datasheet
698Kb / 1P
   1.5 AMP PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
NTE Electronics
NTE5812 NTE-NTE5812 Datasheet
15Kb / 1P
   6 Amp Plastic Silicon Rectifier
logo
Fuji Electric
PX6A01 FUJI-PX6A01 Datasheet
622Kb / 1P
   6 AMP PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
NTE Electronics
NTE5815HC NTE-NTE5815HC Datasheet
25Kb / 1P
   10 Amp Plastic Silicon Rectifier
logo
Fuji Electric
1N5400 FUJI-1N5400 Datasheet
677Kb / 1P
   3 AMP PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Micro Commercial Compon...
1A1 MCC-1A1 Datasheet
94Kb / 2P
   1 Amp Miniature Plastic Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
1A1 MCC-1A1_13 Datasheet
504Kb / 3P
   1 Amp Miniature Plastic Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
1A1 MCC-1A1_11 Datasheet
443Kb / 3P
   1 Amp Miniature Plastic Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1A1-DO41 YFWDIODE-1A1-DO41 Datasheet
393Kb / 2P
   1 Amp Miniature Plastic Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
1A1 YFWDIODE-1A1 Datasheet
92Kb / 2P
   1 Amp Miniature Plastic Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
More results


Html Pages

1


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com