Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STD3LN62K3 Arkusz danych(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Numer części STD3LN62K3
Szczegółowy opis  N-channel 620 V, 2.5 廓 , 2.5 A SuperMESH3??Power MOSFET DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD3LN62K3 Arkusz danych(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STD3LN62K3 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD3LN62K3 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD3LN62K3 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD3LN62K3 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD3LN62K3 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD3LN62K3 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD3LN62K3 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD3LN62K3 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD3LN62K3 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
Contents
STD3LN62K3, STF3LN62K3, STP3LN62K3, STU3LN62K3
2/21
Doc ID 18452 Rev 1
Contents
1
Electrical ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Electrical characteristics (curves)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
Test circuits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5
Packaging mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20


Podobny numer części - STD3LN62K3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STATEK CORPORATION
STD3LN62K3 STATEK-STD3LN62K3 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 620 V, 2.5 廓 , 2.5 A SuperMESH3??Power MOSFE DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD3LN62K3 VBSEMI-STD3LN62K3 Datasheet
1Mb / 9P
   Power MOSFET
More results

Podobny opis - STD3LN62K3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STATEK CORPORATION
STD3LN62K3 STATEK-STD3LN62K3 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 620 V, 2.5 廓 , 2.5 A SuperMESH3??Power MOSFE DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
logo
STMicroelectronics
STD6N62K3 STMICROELECTRONICS-STD6N62K3 Datasheet
433Kb / 17P
   N-channel 620 V, 1.1 廓, 5.5 A, IPAK, DPAK, TO-220,TO-220FP SuperMESH3??Power MOSFET
STB3N62K3 STMICROELECTRONICS-STB3N62K3 Datasheet
567Kb / 19P
   N-channel 620 V, 2.2 廓 , 2.7 A SuperMESH3??Power MOSFET D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
STB3N62K3 STMICROELECTRONICS-STB3N62K3_09 Datasheet
554Kb / 20P
   N-channel 620 V, 2.2 OHM , 2.7 A SuperMESH3 Power MOSFET D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
STD4N52K3 STMICROELECTRONICS-STD4N52K3 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 525 V, 2.5 A, 2.1 廓 typ., SuperMESH3??Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
STP4N52K3 STMICROELECTRONICS-STP4N52K3 Datasheet
1Mb / 2P
   N-channel 525 V, 2.5 A, 2.1typ., SuperMESH3 Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
February 2013 Rev 2
STF6N62K3 STMICROELECTRONICS-STF6N62K3 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 620 V, 0.95 廓 typ., 5.5 A SuperMESH3 Power MOSFET in TO-220FP, IPAKFP, IPAK, TO-220, IPAK packages
logo
List of Unclassifed Man...
STU5N52K3 ETC2-STU5N52K3 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 525 V, 1.2 廓, 4.4 A SuperMESH3??Power MOSFET D짼PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
logo
STMicroelectronics
STD3NK80Z STMICROELECTRONICS-STD3NK80Z_09 Datasheet
888Kb / 18P
   N-channel 800 V, 3.8 廓, 2.5 A, TO-220, TO-220FP, DPAK, IPAK Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
STW17N62K3 ETC2-STW17N62K3 Datasheet
976Kb / 17P
   N-channel 620 V, 0.28 廓, 15.5 A, TO-220FP, TO-220, TO-247 SuperMESH3??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com